Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

2SD1471 Datasheet(PDF) 5 Page - Hitachi Semiconductor

No. de pieza 2SD1471
Descripción Electrónicos  Silicon NPN Planar, Darlington
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  HITACHI [Hitachi Semiconductor]
Página de inicio  http://www.renesas.com/eng
Logo HITACHI - Hitachi Semiconductor

2SD1471 Datasheet(HTML) 5 Page - Hitachi Semiconductor

  2SD1471 Datasheet HTML 1Page - Hitachi Semiconductor 2SD1471 Datasheet HTML 2Page - Hitachi Semiconductor 2SD1471 Datasheet HTML 3Page - Hitachi Semiconductor 2SD1471 Datasheet HTML 4Page - Hitachi Semiconductor 2SD1471 Datasheet HTML 5Page - Hitachi Semiconductor 2SD1471 Datasheet HTML 6Page - Hitachi Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
4.5
± 0.1
1.8 Max
1.5
± 0.1
0.44 Max
0.44 Max
0.48 Max
0.53 Max
1.5 1.5
3.0
φ 1
(1.5)
Hitachi Code
JEDEC
EIAJ
Weight (reference value)
UPAK
Conforms
0.050 g
Unit: mm


Número de pieza similar - 2SD1471

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Renesas Technology Corp
2SD1471 RENESAS-2SD1471 Datasheet
155Kb / 8P
   Silicon NPN Planar, Darlington
More results

Descripción similar - 2SD1471

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Renesas Technology Corp
2SD1471 RENESAS-2SD1471 Datasheet
155Kb / 8P
   Silicon NPN Planar, Darlington
logo
Zetex Semiconductors
BCV49 ZETEX-BCV49 Datasheet
16Kb / 1P
   NPN SILICON PLANAR DARLINGTON TRANSISTOR
BCV29 ZETEX-BCV29 Datasheet
16Kb / 1P
   NPN SILICON PLANAR DARLINGTON TRANSISTOR
logo
Siemens Semiconductor G...
BD875 SIEMENS-BD875 Datasheet
211Kb / 8P
   NPN SILICON PLANAR DARLINGTON TRANSISTORS
logo
Zetex Semiconductors
FZTA14 ZETEX-FZTA14 Datasheet
23Kb / 1P
   NPN SILICON PLANAR DARLINGTON TRANSISTOR
BST52 ZETEX-BST52 Datasheet
16Kb / 1P
   NPN SILICON PLANAR DARLINGTON TRANSISTOR
BCV27 ZETEX-BCV27 Datasheet
49Kb / 1P
   NPN SILICON PLANAR DARLINGTON TRANSISTORS
FMMTA12 ZETEX-FMMTA12 Datasheet
46Kb / 1P
   NPN SILICON PLANAR DARLINGTON TRANSISTORS
logo
List of Unclassifed Man...
SLA6010 ETC-SLA6010 Datasheet
373Kb / 3P
   SILICON NPN TRIPLE DIFFUSED PLANAR DARLINGTON, SILICON PNP EPITAXIAL PLANAR DARLINGTON
logo
Sanken electric
SLA6050 SANKEN-SLA6050 Datasheet
237Kb / 3P
   SILICON NPN TRIPLE DIFFUSED PLANAR DARLINGTON SILICON PNP EPITAXIAL PLANAR DARLINGTON
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com