Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

MC-45V8AB641 Datasheet(PDF) 4 Page - NEC

No. de pieza MC-45V8AB641
Descripción Electrónicos  8M-WORD BY 64-BIT VirtualChannel SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  NEC [NEC]
Página de inicio  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

MC-45V8AB641 Datasheet(HTML) 4 Page - NEC

  MC-45V8AB641 Datasheet HTML 1Page - NEC MC-45V8AB641 Datasheet HTML 2Page - NEC MC-45V8AB641 Datasheet HTML 3Page - NEC MC-45V8AB641 Datasheet HTML 4Page - NEC MC-45V8AB641 Datasheet HTML 5Page - NEC MC-45V8AB641 Datasheet HTML 6Page - NEC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
Data Sheet M14619EJ2V0DS00
4
MC-45V8AB641
Block Diagram
/CS0
D1
/CS
DQ 0
DQ 1
DQ 2
DQ 3
DQ 4
DQ 5
DQ 6
DQ 7
D2
DQ 8
DQ 9
DQ 10
DQ 11
DQ 12
DQ 13
DQ 14
DQ 15
DQ 0
DQ 1
DQ 2
DQ 3
DQ 4
DQ 5
DQ 6
DQ 7
D5
DQ 1
DQ 2
DQ 3
DQ 4
DQ 5
DQ 6
DQ 7
DQ 0
DQMB 0
DQMB 1
DQMB 3
DQMB 2
DQMB 5
LDQM
/CS2
DQMB 7
DQMB 4
DQMB 6
/CS
/CS
UDQM
LDQM
UDQM
LDQM
UDQM
LDQM
UDQM
DQ 8
DQ 9
DQ 10
DQ 11
DQ 12
DQ 13
DQ 14
DQ 15
DQ 8
DQ 9
DQ 10
DQ 11
DQ 12
DQ 13
DQ 14
DQ 15
DQ 8
DQ 9
DQ 10
DQ 11
DQ 12
DQ 13
DQ 14
DQ 15
DQ 7
DQ 6
DQ 5
DQ 4
DQ 3
DQ 2
DQ 1
DQ 0
DQ 32
DQ 33
DQ 34
DQ 35
DQ 36
DQ 38
DQ 37
DQ 39
DQ40
DQ41
DQ42
DQ43
DQ44
DQ45
DQ46
DQ47
DQ15
DQ14
DQ13
DQ12
DQ11
DQ10
DQ9
DQ8
DQ48
DQ49
DQ50
DQ51
DQ52
DQ53
DQ54
DQ55
DQ16
DQ17
DQ18
DQ19
DQ20
DQ21
DQ22
DQ23
DQ56
DQ57
DQ58
DQ59
DQ60
DQ61
DQ62
DQ63
DQ31
DQ30
DQ29
DQ28
DQ27
DQ26
DQ25
DQ24
/WE
D4
DQ 1
DQ 2
DQ 3
DQ 4
DQ 5
DQ 6
DQ 7
DQ 0
/CS
/WE
/WE
/WE
/WE
A0 - A12
A0 - A12 : D1, D2, D4, D5
BA0
A13 : D1, D2, D4, D5
SERIAL PD
SCL
SDA
A0
A1
A2
SA0 SA1 SA2
WP
47 k
/RAS
/RAS : D1, D2, D4, D5
/CAS
/CAS : D1, D2, D4, D5
CKE0
CKE : D1, D2, D4, D5
VCC
D1, D2, D4, D5
D1, D2, D4, D5
SS
V
C
CLK1, CLK3
10 pF
CLK2
CLK : D4, D5
15 pF
CLK0
CLK : D1, D2
10 pF+3.3 pF
Remarks 1. The value of all resistors is 10
Ω except WP.
2. D1,D2,D4,D5:
µPD45125161 (4M words × 16 bits × 2 banks)


Número de pieza similar - MC-45V8AB641

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Elpida Memory
MC-45V8AB642KS ELPIDA-MC-45V8AB642KS Datasheet
150Kb / 16P
   8M-WORD BY 64-BIT VirtualChannelTM DYNAMIC RAM MODULE (SO DIMM)
MC-45V8AB642KS-A75 ELPIDA-MC-45V8AB642KS-A75 Datasheet
150Kb / 16P
   8M-WORD BY 64-BIT VirtualChannelTM DYNAMIC RAM MODULE (SO DIMM)
More results

Descripción similar - MC-45V8AB641

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
NEC
MC-45V16AD641 NEC-MC-45V16AD641 Datasheet
160Kb / 6P
   16M-WORD BY 64-BIT VirtualChannel SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
MC-458CB646 NEC-MC-458CB646 Datasheet
198Kb / 16P
   8M-WORD BY 64-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
logo
Elpida Memory
MC-458CB646 ELPIDA-MC-458CB646 Datasheet
149Kb / 16P
   8M-WORD BY 64-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
logo
NEC
MC-458CB647 NEC-MC-458CB647 Datasheet
190Kb / 16P
   8M-WORD BY 64-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
logo
Elpida Memory
MC-458CB647 ELPIDA-MC-458CB647 Datasheet
145Kb / 16P
   8M-WORD BY 64-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
MC-45V16AB642 ELPIDA-MC-45V16AB642 Datasheet
156Kb / 16P
   16M-WORD BY 64-BIT VirtualChannel??DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
logo
NEC
MC-458CA727 NEC-MC-458CA727 Datasheet
198Kb / 16P
   8M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
logo
Elpida Memory
MC-458CA727 ELPIDA-MC-458CA727 Datasheet
156Kb / 16P
   8M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
MC-458CA726 ELPIDA-MC-458CA726 Datasheet
159Kb / 16P
   8M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
logo
NEC
MC-458CA726 NEC-MC-458CA726 Datasheet
207Kb / 16P
   8M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com