Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
Selected language     Spanish  ▼
Nombre de pieza
         Descripción


BZW04-31 Datasheet(Hoja de datos) 3 Page - Diotec Semiconductor

No. de Pieza. BZW04-31
Descripción  Unidirectional and bidirectional Transient Voltage Suppressor Diodes
Descarga  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricante  DIOTEC [Diotec Semiconductor]
Página de inicio  http://www.diotec.com
Logo 

   
 3 page
background image
BZW04-5V8 ... BZW04-376B
1
1
Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 10 mm from case
Gültig, wenn die Anschlussdrähte in 10 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden
©
http://www.diotec.com/
3
120
100
80
60
40
20
0
[%]
P
M(AV)
Steady state power dissip. vs. ambient temperature )
Dauer-Verlustleistung in Abh. v. d. Umgebungstemp. )
1
1
[°C]
T
A
150
100
50
0
10/1000µs - pulse waveform
10/1000µs - Impulsform
I
PP
P
PP
100
80
60
40
20
0
0
1
2
3
4
[ms]
[%]
t
P
I /2
PPM
P /2
PPM
t = 10 µs
r
10
10
1
0.1
2
[kW]
P
PP
0.1µs
t
1µs
10µs
100µs
1ms
10ms
P
Non repetitive peak pulse power versus pulse width (10/1000 wave form)
Einzel-Impuls-Spitzenleistung in Abh. von der Pulsdauer (10/1000-Impuls)




Html Pages

1  2  3 


Datasheet Download




Enlace URL

¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ]  

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Favorito   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl