Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
Selected language     Spanish  ▼
Nombre de pieza
         Descripción


2SC3063_2014 Datasheet(Hoja de datos) 2 Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd.

No. de Pieza. 2SC3063_2014
Descripción  Silicon NPN Power Transistors
Descarga  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricante  JMNIC [Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd.]
Página de inicio  http://www.jmnic.com
Logo 

   
 2 page
background image
JMnic
Product Specification
2
Silicon NPN Power Transistors
2SC3063
CHARACTERISTICS
Tj=25℃ unless otherwise specified
SYMBOL
PARAMETER
CONDITIONS
MIN
TYP.
MAX
UNIT
VCEsat
Collector-emitter saturation voltage
IC=30mA ;IB=3m A
1.5
V
VBE
Base-emitter on voltage
IC=30mA ; VCE=10V
1.2
V
V(BR)CBO
Collector-base breakdown voltage
IC=10μA;IE=0
300
V
V(BR)CEO
Collector-emitter breakdown voltage
IC=100μA; IB=0
300
V
V(BR)EBO
Emitter-base breakdown voltage
IE=10μA; IC=0
7
V
hFE
DC current gain
IC=5mA ; VCE=50V
50
250
COB
Output capacitance
IE=0; VCB=30V;f=1MHz
2.4
pF
fT
Transition frequency
IE=-20mA ; VCB=30V
70
MHz




Html Pages

1  2  3  4 


Datasheet Download




Enlace URL

¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ]  

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Favorito   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl