Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
Selected language     Spanish  ▼
Nombre de pieza
         Descripción


2SC3298_2014 Datasheet(Hoja de datos) 2 Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd.

No. de Pieza. 2SC3298_2014
Descripción  Silicon Power Transistors
Descarga  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricante  JMNIC [Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd.]
Página de inicio  http://www.jmnic.com
Logo 

   
 2 page
background image
Product Specification
www.jmnic.com
JMnic
Silicon Power Transistors
2SC3298 2SC3298A 2SC3298B
CHARACTERISTICS
Tj=25℃ unless otherwise specified
SYMBOL
PARAMETER
CONDITIONS
MIN
TYP.
MAX
UNIT
2SC3298
160
2SC3298A
180
VCEO
Collector-emitter
breakdown voltage
2SC3298B
IC=10mA , IB=0
200
V
VCEsat
Collector-emitter saturation voltage
IC=0.5A, IB=50mA
1.5
V
VBE
Emitter-base voltage
IC=0.5A ,VCE=5V
1.0
V
ICBO
Collector cut-off current
VCB=160V, IE=0
1.0
μA
IEBO
Emitter cut-off current
VEB=5V; IC=0
1.0
μA
hFE
DC current gain
IC=0.1A ; VCE=5V
70
240
Cob
Output capacitance
IE=0 ; VCB=10V,f=1MHz
25
pF
fT
Transition frequency
IC=0.1A ; VCE=10V
100
MHz
hFE-2 Classifications
O
Y
70-140
120-240




Html Pages

1  2  3 


Datasheet Download




Enlace URL

¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ]  

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Favorito   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl