Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
BD49E59G-TL Datasheet(PDF) 9 Page - Rohm |
|
BD49E59G-TL Datasheet(HTML) 9 Page - Rohm |
9 / 18 page Datasheet 9/15 BD48xxx series BD49xxx series TSZ02201-0R7R0G300030-1-2 © 2013 ROHM Co., Ltd. All rights reserved. 22.May.2013.Rev.008 www.rohm.com TSZ22111 ・ 15 ・ 001 ● Typical Performance Curves Fig.3 Circuit Current 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 VDD SUPPLY VOLTAGE : VDD[V] 【 BD4842G/FVE 】 0 5 10 15 20 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 DRAIN-SOURCE VOLTAGE : VDS[V] 【BD4842G/FVE】 VDD=2.4V VDD=1.2V Fig.4 “Low” Output Current Fig.6 I/O Characteristics 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 VDD SUPPLY VOLTAGE : VDD[V] 【BD 4842G/FVE】 Ta=25 ℃ Ta=25 ℃ 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 0 1 2 3 4 5 6 DRAIN-SOURCE VOLTAGE : VDS[V] 【 BD4942G/FVE 】 VDD=8.0V VDD=6.0V VDD=4.8V Fig.5 “High” Output Current 【 BD49x42 】 【 BD49x42 】 【 BD48x42 】 【 BD49x42 】 【 BD48x42 】 【 BD49x42 】 【 BD48x42 】 |
Número de pieza similar - BD49E59G-TL |
|
Descripción similar - BD49E59G-TL |