Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
Selected language     Spanish  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.ES

X  

Preview PDF Download HTML

GMS81C2112 Datasheet(PDF) 90 Page - Hynix Semiconductor

No. de Pieza. GMS81C2112
Descripción  HYNIX SEMICONDUCTOR 8-BIT SINGLE-CHIP MICROCONTROLLERS
Descarga  107 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricante  HYNIX [Hynix Semiconductor]
Página de inicio  http://www.skhynix.com/kor/main.do
Logo HYNIX - Hynix Semiconductor

GMS81C2112 Datasheet(HTML) 90 Page - Hynix Semiconductor

Back Button GMS81C2112 Hoja de datos HTML 86Page - Hynix Semiconductor GMS81C2112 Hoja de datos HTML 87Page - Hynix Semiconductor GMS81C2112 Hoja de datos HTML 88Page - Hynix Semiconductor GMS81C2112 Hoja de datos HTML 89Page - Hynix Semiconductor GMS81C2112 Hoja de datos HTML 90Page - Hynix Semiconductor GMS81C2112 Hoja de datos HTML 91Page - Hynix Semiconductor GMS81C2112 Hoja de datos HTML 92Page - Hynix Semiconductor GMS81C2112 Hoja de datos HTML 93Page - Hynix Semiconductor GMS81C2112 Hoja de datos HTML 94Page - Hynix Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 90 / 107 page
background image
GMS81C2112/GMS81C2120
84
JUNE. 2001 Ver 1.00
Figure 21-2 Pin Assignment t
VPP
A_D0
A_D1
A_D2
A_D3
EPROM Enable
A_D7
A_D6
A_D5
A_D4
CTL2
CTL1
CTL0
VSS
CTL3
R53
R54
R55
R56
R57
RESET
XI
XO
VSS
AVSS
R60
R61
R62
R63
R64
R65
R66
R67
AVDD
RA
R34
R33
R32
R31
R30
R27
R26
R25
R24
R23
R22
R21
R20
R05
R04
R03
R02
R01
R00
VDD
42PDIP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
R07
R06
VDD
Pin No.
User Mode
EPROM MODE
Pin Name
Pin Name
Description
2
R53
CTL3
Read/Write Control
3
R54
CTL2
Address/Data Control
4
R55
CTL1
Write Control 1
5
R56
CTL0
Write Control 0
7
RESETB
VPP
Programming Power (0V, 12.75V)
8
XI
EPROM Enable
High Active, Latch Address in falling edge
9
XO
NC
No connection
10
VSS
VSS
Connect to VSS (0V)
12
R60
A_D0
Address Input
Data Input/Output
A8
A0
D0
13
R61
A_D1
A9
A1
D1
14
R62
A_D2
A10
A2
D2
15
R63
A_D3
A11
A3
D3
16
R64
A_D4
Address Input
Data Input/Output
A12
A4
D4
17
R65
A_D5
A13
A5
D5
18
R66
A_D6
A14
A6
D6
19
R67
A_D7
A15
A7
D7
21
VDD
VDD
Connect to VDD (6.0V)
Table 21-1 Pin Description in EPROM Mode (GMS81C2120)


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100   ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Enlace URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.ES
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ]  

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Favorito   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn