Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
Selected language     Spanish  ▼
Nombre de pieza
         Descripción


2SC3074_15 Datasheet(Hoja de datos) 2 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

No. de Pieza. 2SC3074_15
Descripción  NPN Transistors
Descarga  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricante  KEXIN [Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd]
Página de inicio  http://www.kexin.com.cn/index.asp
Logo 

   
 2 page
background image
DIP Type
www.kexin.com.cn
2
Transistors
NPN Transistors
2SC3074
Classification of hfe(1)
Type
2SC3074-O
2SC3074-O
Range
70-140
120-240
Typical Characterisitics
VCE – IC
VCE – IC
IC – VCE
VCE – IC
Collector-emitter voltage VCE (V)
Collector current IC (A)
Collector current IC (A)
Collector current IC (A)
Collector current IC (A)
Collector current IC (A)
0
0
Common emitter
Tc = 25°C
90
10
100
80
70
60
50
40
30
20
8
6
4
2
2
4
6
8
12
10
IB = 10 mA
1.2
0
0
Common emitter
Tc = 25°C
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
1
2
3
4
5
6
7
150
100
80
500
60
300
40
200
20
IB = 10 mA
Common emitter
Tc = 100°C
150
100
80
500
60
120
40
200
20
IB = 10 mA
0
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
1
2
3
4
5
6
7
Common emitter
Tc = −55°C
120 160
500
300
40
200
250
IB = 20 mA
1.2
0
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
1
2
3
4
5
6
7
hFE – IC
VCE (sat) – IC
25
Tc = 100°C
Common emitter
VCE = 1 V
−55
1000
100
300
500
10
30
50
0.03
0.1
0.3
1
3
10
Common emitter
IC/IB = 20
25
Tc = −55°C
100
1
0.1
0.3
0.5
0.01
0.03
0.05
0.03
0.1
0.3
1
3
10




Html Pages

1  2  3 


Datasheet Download




Enlace URL

¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ]  

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Favorito   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl