Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

2SD1280-T Datasheet(PDF) 3 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

No. de pieza 2SD1280-T
Descripción Electrónicos  NPN Transistors
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  KEXIN [Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd]
Página de inicio  http://www.kexin.com.cn/index.asp
Logo KEXIN - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

2SD1280-T Datasheet(HTML) 3 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

  2SD1280-T Datasheet HTML 1Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd 2SD1280-T Datasheet HTML 2Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd 2SD1280-T Datasheet HTML 3Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
SMD Type
www.kexin.com.cn
3
Transistors
NPN Transistors
2SD1280
Typical Characterisitics
ICBO
I
a
T
CEO — Ta
Area of safe operation (ASO)
0
6
1
0
40
120
80
140
20
100
60
1
10
102
103
104
VCB=10V
Ambient temperature Ta (˚C)
0
6
1
0
40
120
80
140
20
100
60
1
10
102
103
105
104
VCE=18V
Ambient temperature Ta (˚C)
0.1
1
10
100
0.3
3
30
0.001
0.003
0.01
0.03
0.1
0.3
1
3
10
Single pulse
Ta=25˚C
t=10ms
t=1s
DC
ICP
IC
Collector to emitter voltage VCE (V)


Número de pieza similar - 2SD1280-T

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Guangdong Kexin Industr...
2SD1280-T-HF KEXIN-2SD1280-T-HF Datasheet
1Mb / 3P
   NPN Transistors
More results

Descripción similar - 2SD1280-T

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Guangdong Kexin Industr...
2SC3438-HF KEXIN-2SC3438-HF_15 Datasheet
1Mb / 3P
   NPN Transistors
BC817A KEXIN-BC817A_15 Datasheet
518Kb / 1P
   NPN Transistors
2SD2391 KEXIN-2SD2391_15 Datasheet
1,008Kb / 2P
   NPN Transistors
2SC4617 KEXIN-2SC4617_15 Datasheet
1Mb / 2P
   NPN Transistors
2SC945-HF KEXIN-2SC945-HF_15 Datasheet
870Kb / 2P
   NPN Transistors
2SC2295-HF KEXIN-2SC2295-HF_15 Datasheet
1Mb / 3P
   NPN Transistors
2SC2713-HF KEXIN-2SC2713-HF_15 Datasheet
1Mb / 3P
   NPN Transistors
2SC2882-HF KEXIN-2SC2882-HF_15 Datasheet
1Mb / 2P
   NPN Transistors
2SC2982-HF KEXIN-2SC2982-HF_15 Datasheet
1Mb / 2P
   NPN Transistors
2SC3134-HF KEXIN-2SC3134-HF_15 Datasheet
794Kb / 3P
   NPN Transistors
2SC3265-HF KEXIN-2SC3265-HF_15 Datasheet
1Mb / 2P
   NPN Transistors
More results


Html Pages

1 2 3


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com