Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

AD8150 Datasheet(PDF) 5 Page - Analog Devices

No. de pieza AD8150
Descripción Electrónicos  Crosspoint Switch
Download  44 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  AD [Analog Devices]
Página de inicio  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD8150 Datasheet(HTML) 5 Page - Analog Devices

  AD8150_15 Datasheet HTML 1Page - Analog Devices AD8150_15 Datasheet HTML 2Page - Analog Devices AD8150_15 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices AD8150_15 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD8150_15 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD8150_15 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD8150_15 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD8150_15 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD8150_15 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 44 page
background image
AD8150
Rev. A | Page 5 of 44
PIN CONFIGURATION AND FUNCTION DESCRIPTIONS
5
4
3
2
7
6
9
8
1
14
13
12
11
16
15
17
10
19
18
23
22
21
20
25
24
27
26
29
28
32
31
30
34
33
36
35
40
39
38
37
41
43
42
45
44
46
IN20P
VEE
VEE
VEE
VEE
VEE
VEE
VEE
VEE
VEE
VEE
VEE
VEE
VEE
VEE
VEE
VEEA0
VEE
VCC
VEE
VEE
VEE
VEE
VEE
VEE
VEE
VEE
VEE
VEE
VEE
VEE
VEE
VEE
VEE
VEE
VEEA16
VCC
IN20N
IN21P
IN21N
IN22P
IN22N
IN23P
IN23N
IN24P
IN24N
IN25P
IN25N
IN26P
IN26N
IN27P
IN27N
IN28P
IN28N
IN29P
IN29N
IN30P
IN30N
IN31P
IN31N
IN32P
IN32N
OUT16N
OUT16P
IN12N
IN12P
IN11N
IN11P
IN10N
IN10P
IN09N
IN09P
IN08N
IN08P
IN07N
IN07P
IN06N
IN06P
IN05N
IN05P
IN04N
IN04P
IN03N
IN03P
IN02N
IN02P
IN01N
IN01P
IN00N
IN00P
OUT00P
OUT00N
122
137
138
132
133
134
135
130
131
129
136
127
128
123
124
125
126
120
121
118
119
116
117
113
114
115
111
112
109
110
108
105
106
107
104
102
103
100
101
95
96
97
98
99
93
94
PIN 1
INDICATOR
AD8150
184L LQFP
TOP VIEW
(Not to Scale)
Figure 4. Pin Configuration


Número de pieza similar - AD8150_15

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Analog Devices
AD8150-EVAL AD-AD8150-EVAL Datasheet
995Kb / 35P
   33 x 17, 1.5 Gbps Digital Crosspoint Switch
REV. 0
AD8150AST AD-AD8150AST Datasheet
995Kb / 35P
   33 x 17, 1.5 Gbps Digital Crosspoint Switch
REV. 0
More results

Descripción similar - AD8150_15

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Analog Devices
AD8117 AD-AD8117 Datasheet
469Kb / 32P
   Video Crosspoint Switch Video Crosspoint Switch
Rev. PrA
AD8117 AD-AD8117_15 Datasheet
1,022Kb / 36P
   Analog Crosspoint Switch
REV. A
AD8178 AD-AD8178_16 Datasheet
770Kb / 37P
   Video Crosspoint Switch
logo
Vitesse Semiconductor C...
VSC6464 VITESSE-VSC6464 Datasheet
90Kb / 10P
   64x64 Crosspoint Switch
logo
Analog Devices
AD8176 AD-AD8176_15 Datasheet
877Kb / 40P
   Video Crosspoint Switch
REV. 0
AD8151 AD-AD8151_15 Datasheet
1Mb / 40P
   Digital Crosspoint Switch
REV. B
AD8175 AD-AD8175 Datasheet
838Kb / 40P
   Video Crosspoint Switch
Rev. 0
AD8176 AD-AD8176_16 Datasheet
785Kb / 37P
   Video Crosspoint Switch
AD8175 AD-AD8175_15 Datasheet
628Kb / 40P
   Video Crosspoint Switch
REV. B
AD8105 AD-AD8105_15 Datasheet
1,017Kb / 36P
   Analog Crosspoint Switch
REV. 0
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com