Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

SI4490DY Datasheet(PDF) 4 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

No. de pieza SI4490DY
Descripción Electrónicos  N-Channel MOSFET
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  KEXIN [Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd]
Página de inicio  http://www.kexin.com.cn/index.asp
Logo KEXIN - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

SI4490DY Datasheet(HTML) 4 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

  SI4490DY Datasheet HTML 1Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd SI4490DY Datasheet HTML 2Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd SI4490DY Datasheet HTML 3Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd SI4490DY Datasheet HTML 4Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
SMD Type
www.kexin.com.cn
4
MOSFET
.
N-Channel MOSFET
SI4490DY (KI4490DY)
Typical Characterisitics
Threshold Voltage
- 1.5
- 1.0
- 0.5
0.0
0.5
1.0
- 50
- 25
0
25
50
75
100
125
150
ID = 250 µA
T J - Temperature (°C)
Single Pulse Power
0
30
60
10
20
Time (s)
0
0
1
1
10
40
0.1
0.01
50
Normalized Thermal Transient Im pedance, Junction-to-Ambient
10 -3
10 -2
0
0
6
0
1
1
10 -1
10 -4
100
2
1
0.1
0.01
0.2
0.1
0.05
0.02
Single Pulse
Duty Cycle = 0.5
Square Wave Pulse Duration (s)
1. Duty Cycle, D =
2. Per Unit Base = RthJA = 65 °C/W
3. TJM - TA = PDMZthJA(t)
t1
t2
t1
t2
Notes:
4. Surface Mounted
P DM
Normalized Thermal Transient Impedance, Junction-to-Foot
10 -3
10 -2
0
0
0
1
1
10 -1
10 -4
2
1
0.1
0.01
0.2
0.1
0.05
0.02
Single Pulse
Duty Cycle = 0.5
Square Wave Pulse Duration (s)
10
100


Número de pieza similar - SI4490DY

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Vishay Siliconix
SI4490DY VISHAY-SI4490DY Datasheet
44Kb / 4P
   N-Channel 200-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 26-May-03
SI4490DY VISHAY-SI4490DY Datasheet
199Kb / 4P
   N-Channel 200-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 23-Jan-0
SI4490DY VISHAY-SI4490DY Datasheet
234Kb / 8P
   N-Channel 200-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 27-Apr-09
SI4490DY VISHAY-SI4490DY Datasheet
165Kb / 7P
   N-Channel 200-V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
logo
Guangdong Kexin Industr...
SI4490DY-HF KEXIN-SI4490DY-HF Datasheet
1Mb / 4P
   N-Channel MOSFET
More results

Descripción similar - SI4490DY

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
KIA Semiconductor Techn...
2302 KIA-2302 Datasheet
110Kb / 4P
   P-CHANNEL MOSFET N-CHANNEL MOSFET
logo
Microsemi Corporation
APT34M60B MICROSEMI-APT34M60B Datasheet
398Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT34M120J MICROSEMI-APT34M120J Datasheet
273Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT41M80B2 MICROSEMI-APT41M80B2 Datasheet
265Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT43M60B2 MICROSEMI-APT43M60B2 Datasheet
398Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT58M50J MICROSEMI-APT58M50J Datasheet
275Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT66M60B2 MICROSEMI-APT66M60B2 Datasheet
398Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT28M120B2 MICROSEMI-APT28M120B2 Datasheet
283Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT6M100K MICROSEMI-APT6M100K Datasheet
263Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT24M120B2 MICROSEMI-APT24M120B2 Datasheet
407Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
logo
SemiWell Semiconductor
SFP50N06 SEMIWELL-SFP50N06 Datasheet
895Kb / 7P
   N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com