Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

IRF6601 Datasheet(PDF) 7 Page - International Rectifier

No. de pieza IRF6601
Descripción Electrónicos  DirectFET??Power MOSFET(Vdss=20V)
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  IRF [International Rectifier]
Página de inicio  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF6601 Datasheet(HTML) 7 Page - International Rectifier

  IRF6601 Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF6601 Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF6601 Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF6601 Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF6601 Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF6601 Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF6601 Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF6601 Datasheet HTML 8Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
IRF6601
www.irf.com
7
DirectFET
™ Board Footprint
DirectFET
™ Tape and Reel Dimension


Número de pieza similar - IRF6601

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
International Rectifier
IRF6602 IRF-IRF6602 Datasheet
200Kb / 11P
   HEXFET Power MOSFET
IRF6602 IRF-IRF6602 Datasheet
133Kb / 9P
   DirectFET Power MOSFET
04/24/02
IRF6602TR1 IRF-IRF6602TR1 Datasheet
200Kb / 11P
   HEXFET Power MOSFET
IRF6602 IRF-IRF6602_V01 Datasheet
133Kb / 9P
   DirectFET Power MOSFET
04/24/02
IRF6603 IRF-IRF6603 Datasheet
201Kb / 11P
   HEXFETPower MOSFET
More results

Descripción similar - IRF6601

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
International Rectifier
IRF7755 IRF-IRF7755 Datasheet
249Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=-20V)
IRF7757 IRF-IRF7757 Datasheet
132Kb / 9P
   Power MOSFET(Vdss=20V)
IRF5810 IRF-IRF5810 Datasheet
208Kb / 9P
   Power MOSFET(Vdss=-20V)
IRF7707 IRF-IRF7707 Datasheet
154Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=-20V)
IRF5852 IRF-IRF5852 Datasheet
239Kb / 9P
   Power MOSFET(Vdss=20V)
IRF7507 IRF-IRF7507 Datasheet
216Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=-20V)
IRF7106 IRF-IRF7106 Datasheet
158Kb / 7P
   Power MOSFET(Vdss=-20V)
IRF5806 IRF-IRF5806 Datasheet
218Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=-20V)
IRF7700 IRF-IRF7700 Datasheet
155Kb / 9P
   Power MOSFET(Vdss=-20V)
IRF1902 IRF-IRF1902 Datasheet
107Kb / 9P
   Power MOSFET(Vdss=20V)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com