Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

IRF7521D1 Datasheet(PDF) 7 Page - International Rectifier

No. de pieza IRF7521D1
Descripción Electrónicos  FETKY??MOSFET / Schottky Diode(Vdss=20V, Rds(on)=0.135ohm, Schottky Vf=0.39V)
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  IRF [International Rectifier]
Página de inicio  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF7521D1 Datasheet(HTML) 7 Page - International Rectifier

  IRF7521D1 Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF7521D1 Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF7521D1 Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF7521D1 Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF7521D1 Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF7521D1 Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF7521D1 Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF7521D1 Datasheet HTML 8Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
IRF7521D1
www.irf.com
7
Micro8TM Package Details
Part Marking
INC H ES
M ILLIM E TE RS
M IN
M AX
M IN
M AX
A
0.10 (.004)
0.2 5 (.010)
M
A
M
H
1
2
3
4
8
7 6
5
D
- B -
3
3
E
- A -
e
6X
e 1
- C -
B
8X
0.0 8 (.0 03)
M
C
A S
B
S
A 1
L
8X
C
8X
θ
NO TE S :
1 DIM E N S ION IN G A N D T O LE RA N C IN G P E R A N S I Y 14.5M -1982.
2 CO N T R OL L IN G DIM E N S ION : INC H .
3 DIM E NS IONS DO NO T INCL UDE M O L D F L A S H .
A
.0 36
.044
0 .91
1.11
A 1
.0 04
.008
0 .10
0.20
B
.0 10
.014
0 .25
0.36
C
.005
.007
0.13
0.18
D
.116
.120
2.95
3.05
e
.0256 B ASIC
0.65 BAS IC
e 1
.0128 B ASIC
0.33 BAS IC
E
.1 16
.120
2.95
3.0 5
H
.188
.198
4.78
5.03
L
.016
.026
0.4 1
0.66
θ
DIM
LE AD A SSIGN M EN TS
SING LE
DUAL
D D D D
D 1 D1 D2 D2
S S S G
S 1 G 1 S2 G 2
1
2
3
4
1
2
3
4
8
7
6
5
8
7
6
5
RE C OM M E ND ED F O O TP RIN T
1.04
( .0 41 )
8X
0.38
( .015 )
8X
3.2 0
( .126 )
4.2 4
( .167 )
5.2 8
( .2 08 )
0.65
( .02 56 )
6X


Número de pieza similar - IRF7521D1

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Kersemi Electronic Co.,...
IRF7521D1 KERSEMI-IRF7521D1 Datasheet
727Kb / 8P
   Power MOSFET and Schottky Diode
logo
International Rectifier
IRF7521D1PBF IRF-IRF7521D1PBF Datasheet
199Kb / 8P
   Co-packaged HEXFET짰 Power MOSFET and Schottky Diode
More results

Descripción similar - IRF7521D1

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
International Rectifier
IRF7524D1 IRF-IRF7524D1 Datasheet
151Kb / 8P
   FETKY??MOSFET & Schottky Diode(Vdss=-20V, Rds(on)=0.27ohm, Schottky Vf=0.39V)
IRF7534D1 IRF-IRF7534D1 Datasheet
106Kb / 8P
   FETKY MOSFET & Schottky Diode(Vdss=-20V, Rds(on)=0.055ohm, Schottky Vf=0.39V)
IRF7523D1 IRF-IRF7523D1 Datasheet
204Kb / 8P
   FETKY??MOSFET / Schottky Diode(Vdss=30V, Rds(on)=0.11ohm, Schottky Vf=0.39V)
IRF7526D1 IRF-IRF7526D1 Datasheet
120Kb / 8P
   FETKY??MOSFET & Schottky Diode(Vdss=-30V, Rds(on)=0.20ohm, Schottky Vf=0.39V)
IRF7322D1 IRF-IRF7322D1 Datasheet
174Kb / 8P
   MOSFET Schottky Diode ( VDSS = -20V , RDS(on) = 0.058W , Schottky Vf = 0.39V )
IRF7501 IRF-IRF7501 Datasheet
143Kb / 7P
   Power MOSFET(Vdss=20V, Rds(on)=0.135ohm)
IRF5850 IRF-IRF5850 Datasheet
126Kb / 9P
   Power MOSFET(Vdss=-20V, Rds(on)=0.135ohm)
IRF5803D2 IRF-IRF5803D2 Datasheet
127Kb / 11P
   FETKY??MOSFET & Schottky Diode(Vdss=-40V, Rds(on)=112ohm)
IRF7353D2PBF IRF-IRF7353D2PBF Datasheet
122Kb / 8P
   MOSFET / Schottky Diode (VDSS = 30V , RDS(on) = 0.029廓 , Schottky VF = 0.52V)
IRF7503 IRF-IRF7503 Datasheet
114Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=30V, Rds(on)=0.135ohm)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com