Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

IRF9Z24S Datasheet(PDF) 4 Page - International Rectifier

No. de pieza IRF9Z24S
Descripción Electrónicos  Power MOSFET(Vdss=-60V, Rds(on)=0.28ohm, Id=-11A)
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  IRF [International Rectifier]
Página de inicio  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF9Z24S Datasheet(HTML) 4 Page - International Rectifier

  IRF9Z24S Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF9Z24S Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF9Z24S Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF9Z24S Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF9Z24S Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF9Z24S Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF9Z24S Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF9Z24S Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF9Z24S Datasheet HTML 9Page - International Rectifier Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 10 page
background image
IRF9Z24S/L


Número de pieza similar - IRF9Z24S

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Vishay Siliconix
IRF9Z24S VISHAY-IRF9Z24S Datasheet
2Mb / 8P
   Power MOSFET
Rev. A, 03-Jun-08
IRF9Z24S VISHAY-IRF9Z24S Datasheet
207Kb / 9P
   Power MOSFET
01-Jan-2022
IRF9Z24SPBF VISHAY-IRF9Z24SPBF Datasheet
2Mb / 8P
   Power MOSFET
Rev. A, 03-Jun-08
IRF9Z24SPBF VISHAY-IRF9Z24SPBF Datasheet
207Kb / 9P
   Power MOSFET
01-Jan-2022
IRF9Z24STRL VISHAY-IRF9Z24STRL Datasheet
2Mb / 8P
   Power MOSFET
Rev. A, 03-Jun-08
More results

Descripción similar - IRF9Z24S

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
International Rectifier
IRFD9024 IRF-IRFD9024 Datasheet
178Kb / 6P
   Power MOSFET(Vdss=-60V, Rds(on)=0.28ohm, Id=-1.6A)
IRFR9024 IRF-IRFR9024 Datasheet
173Kb / 6P
   Power MOSFET(Vdss=-60V, Rds(on)=0.28ohm, Id=-8.8A)
IRF644 IRF-IRF644 Datasheet
173Kb / 6P
   Power MOSFET(Vdss=250V, Rds(on)=0.28ohm, Id=14A)
IRFI644G IRF-IRFI644G Datasheet
174Kb / 6P
   Power MOSFET(Vdss=250V, Rds(on)=0.28ohm, Id=7.9A)
IRFP244 IRF-IRFP244 Datasheet
167Kb / 6P
   Power MOSFET(Vdss=250V, Rds(on)=0.28ohm, Id=15A)
IRF644S IRF-IRF644S Datasheet
219Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=250V, Rds(on)=0.28ohm, Id=14A)
IRC644 IRF-IRC644 Datasheet
225Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=250V, Rds(on)=0.28ohm, Id=14A)
C50IRF IRF-C50IRF Datasheet
164Kb / 6P
   Power MOSFET(Vdss=600V, Rds(on)=0.60ohm, Id=11A)
IRF9640 IRF-IRF9640 Datasheet
170Kb / 6P
   Power MOSFET(Vdss=-200V, Rds(on)=0.50ohm, Id=-11A)
IRFRU9024N IRF-IRFRU9024N Datasheet
117Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=-55V, Rds(on)=0.175ohm, Id=-11A)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com