Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

SMG2310B Datasheet(PDF) 3 Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

No. de pieza SMG2310B
Descripción Electrónicos  N-Channel Enhancement Mode MOSFET
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  SECOS [SeCoS Halbleitertechnologie GmbH]
Página de inicio  http://www.secosgmbh.com
Logo SECOS - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

SMG2310B Datasheet(HTML) 3 Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

  SMG2310B_15 Datasheet HTML 1Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH SMG2310B_15 Datasheet HTML 2Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH SMG2310B_15 Datasheet HTML 3Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH SMG2310B_15 Datasheet HTML 4Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
http://www.SeCoSGmbH.com/
Any changes of specification will not be informed individually.
Elektronische Bauelemente
SMG2310B
2.3A , 60V , RDS(ON) 100 m
N-Channel Enhancement Mode MOSFET
30-Jul-2013 Rev. B
Page 3 of 4
CHARACTERISTIC CURVES


Número de pieza similar - SMG2310B_15

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SMG2310B SECOS-SMG2310B Datasheet
412Kb / 4P
   N-Channel Enhancement Mode MOSFET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
SMG2310B VBSEMI-SMG2310B Datasheet
509Kb / 9P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
More results

Descripción similar - SMG2310B_15

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Central Semiconductor C...
2N7002 CENTRAL-2N7002 Datasheet
80Kb / 2P
   N-CHANNEL ENHANCEMENT-MODE MOSFET
logo
AUK corp
STK0602U AUK-STK0602U Datasheet
261Kb / 5P
   N-Channel Enhancement-Mode MOSFET
STK1828K AUK-STK1828K Datasheet
282Kb / 4P
   N-Channel Enhancement-Mode MOSFET
STK7002 AUK-STK7002 Datasheet
83Kb / 4P
   N-Channel Enhancement-Mode MOSFET
logo
SYNC POWER Crop.
SPN3406 SYNC-POWER-SPN3406 Datasheet
198Kb / 8P
   N-Channel Enhancement Mode MOSFET
logo
General Semiconductor
GFP60N03 GE-GFP60N03 Datasheet
115Kb / 5P
   N-Channel Enhancement-Mode MOSFET
logo
Anpec Electronics Corop...
APM6928 ANPEC-APM6928 Datasheet
153Kb / 9P
   N-Channel Enhancement Mode MOSFET
logo
General Semiconductor
GFB70N03 GE-GFB70N03 Datasheet
102Kb / 5P
   N-Channel Enhancement-Mode MOSFET
logo
Anpec Electronics Corop...
APM3011N ANPEC-APM3011N Datasheet
606Kb / 11P
   N-Channel Enhancement Mode MOSFET
APM2324A ANPEC-APM2324A Datasheet
183Kb / 10P
   N-Channel Enhancement Mode MOSFET
APM9968C ANPEC-APM9968C Datasheet
130Kb / 10P
   N-Channel Enhancement Mode MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com