Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

SMS501DE Datasheet(PDF) 3 Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

No. de pieza SMS501DE
Descripción Electrónicos  N-Ch Enhancement Mode Power MOSFET
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  SECOS [SeCoS Halbleitertechnologie GmbH]
Página de inicio  http://www.secosgmbh.com
Logo SECOS - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

SMS501DE Datasheet(HTML) 3 Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

  SMS501DE_15 Datasheet HTML 1Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH SMS501DE_15 Datasheet HTML 2Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH SMS501DE_15 Datasheet HTML 3Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH SMS501DE_15 Datasheet HTML 4Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
Elektronische Bauelemente
SMS501DE
0.03A , 600V , RDS(ON) 700
N-Ch Enhancement Mode Power MOSFET
28-Oct-2013 Rev. A
Page 3 of 4
http://www.SeCoSGmbH.com/
Any changes of specification will not be informed individually.
CHARACTERISTIC CURVES


Número de pieza similar - SMS501DE_15

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SMS501DE SECOS-SMS501DE Datasheet
438Kb / 4P
   N-Ch Enhancement Mode Power MOSFET
More results

Descripción similar - SMS501DE_15

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SSRF03N80SL SECOS-SSRF03N80SL Datasheet
600Kb / 5P
   N-Ch Enhancement Mode Power MOSFET
SMS6001 SECOS-SMS6001 Datasheet
662Kb / 4P
   N-Ch Enhancement Mode Power MOSFET
SSM01N60SL SECOS-SSM01N60SL Datasheet
557Kb / 5P
   N-Ch Enhancement Mode Power MOSFET
SSRF08N70SL SECOS-SSRF08N70SL Datasheet
472Kb / 5P
   N-Ch Enhancement Mode Power MOSFET
SSU07N65SL SECOS-SSU07N65SL Datasheet
568Kb / 5P
   N-Ch Enhancement Mode Power MOSFET
SSPS924NE SECOS-SSPS924NE Datasheet
630Kb / 4P
   N-Ch Enhancement Mode Power MOSFET
SSD30N15 SECOS-SSD30N15_15 Datasheet
445Kb / 4P
   N-Ch Enhancement Mode Power MOSFET
SSD40N04 SECOS-SSD40N04_15 Datasheet
386Kb / 4P
   N-Ch Enhancement Mode Power MOSFET
SSD50N10 SECOS-SSD50N10_15 Datasheet
574Kb / 4P
   N-Ch Enhancement Mode Power MOSFET
SSD60N04 SECOS-SSD60N04_15 Datasheet
151Kb / 2P
   N-Ch Enhancement Mode Power MOSFET
SSPS922NE SECOS-SSPS922NE_15 Datasheet
538Kb / 4P
   N-Ch Enhancement Mode Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com