Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
KIA79M15T Datasheet(PDF) 6 Page - KEC(Korea Electronics) |
|
KIA79M15T Datasheet(HTML) 6 Page - KEC(Korea Electronics) |
6 / 9 page 2002. 8. 29 6/9 KIA79M05T~KIA79M15T Revision No : 0 ELECTRICAL CHARACTERISTICS KIA79M15T (unless otherwise specified : VIN=-23V, IOUT=350mA, CIN=0.33 F, COUT=1 F) CHARACTERISTIC SYMBOL TEST CONDITION MIN. TYP. MAX. UNIT Output Voltage VO Tj=25 -14.4 -15 -15.6 V 5mA IO 350mA, -18V VIN -30V -14.25 -15 -15.75 Line Regulation VReg Line -17.5V VIN -30V, Tj=25 - 5 80 mV -18V VIN -28V, Tj=25 - 3 50 Load Regulation VReg Load 5mA IO 500mA, Tj=25 - 30 240 mV Quiescent Current IB Tj=25 - 4 6 mA Quiescent Current Change IB 5mA IO 350mA - - 0.4 mA -17.5V VIN -30V - - 0.4 mA Output Noise Voltage VNO f=10Hz 100kHz, Ta=25 - 90 - V Ripple Rejection R R f=120Hz, -18V VIN -30V 55 60 - dB Dropout Voltage VD IO=500mA, Tj=25 - 1.1 - V Short Circuit Current ISC Tj=25 - 800 - mA Output Voltage Drift VO/ T IO=5mA, Tj=0 125 - -1.0 - mV/ |
Número de pieza similar - KIA79M15T |
|
Descripción similar - KIA79M15T |