Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

2SC5454 Datasheet(PDF) 6 Page - Renesas Technology Corp

No. de pieza 2SC5454
Descripción Electrónicos  NPN EPITAXIAL SILICON TRANSISTOR 4-PIN MINI MOLD
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Página de inicio  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

2SC5454 Datasheet(HTML) 6 Page - Renesas Technology Corp

Back Button 2SC5454_15 Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp 2SC5454_15 Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp 2SC5454_15 Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp 2SC5454_15 Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp 2SC5454_15 Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp 2SC5454_15 Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp 2SC5454_15 Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp 2SC5454_15 Datasheet HTML 9Page - Renesas Technology Corp 2SC5454_15 Datasheet HTML 10Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 14 page
background image
2SC5454
4
Preliminary Data Sheet
–8
–20
–16
–10
–4
30
0.1
20
10
0
1
10
MAG
–4
4
8
0
12
20
16
10
04
f - Frequency - GHz
PIN - Input Power - dB
VCE = 3 V
IQ = 5 mA
f = 1 GHz
MAXIMUM AVAILABLE GAIN/
MAXIMUM STABLE GAIN/INSERTION
POWER GAIN vs. FREQUENCY
OUTPUT POWER vs. INPUT POWER
VCE = 3 V
IC = 20 mA
OUTPUT POWER vs. INPUT POWER
–8
–20
–16
–10
–4
–4
4
8
0
12
20
16
10
04
PIN - Input Power - dB
VCE = 3 V
IQ = 5 mA
f = 2 GHz
|S21e|
2
MSG


Número de pieza similar - 2SC5454_15

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
NEC
2SC5454 NEC-2SC5454 Datasheet
79Kb / 12P
   NPN EPITAXIAL SILICON TRANSISTOR 4-PIN MINI MOLD
logo
Renesas Technology Corp
2SC5454 RENESAS-2SC5454 Datasheet
188Kb / 14P
   NPN EPITAXIAL SILICON TRANSISTOR 4-PIN MINI MOLD
logo
California Eastern Labs
2SC5454 CEL-2SC5454 Datasheet
2Mb / 9P
   NPN EPITAXIAL SILICON TRANSISTOR
More results

Descripción similar - 2SC5454_15

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Renesas Technology Corp
2SC5455 RENESAS-2SC5455_15 Datasheet
189Kb / 14P
   NPN EPITAXIAL SILICON TRANSISTOR 4-PIN MINI MOLD
2SC5455 RENESAS-2SC5455 Datasheet
189Kb / 14P
   NPN EPITAXIAL SILICON TRANSISTOR 4-PIN MINI MOLD
2SC5454 RENESAS-2SC5454 Datasheet
188Kb / 14P
   NPN EPITAXIAL SILICON TRANSISTOR 4-PIN MINI MOLD
logo
NEC
2SC5455 NEC-2SC5455 Datasheet
79Kb / 12P
   NPN EPITAXIAL SILICON TRANSISTOR 4-PIN MINI MOLD
2SC5454 NEC-2SC5454 Datasheet
79Kb / 12P
   NPN EPITAXIAL SILICON TRANSISTOR 4-PIN MINI MOLD
logo
Renesas Technology Corp
2SC1623-T1B-A RENESAS-2SC1623-T1B-A Datasheet
229Kb / 7P
   NPN SILICON EPITAXIAL TRANSISTOR MINI MOLD
2SC1623A RENESAS-2SC1623A Datasheet
301Kb / 7P
   NPN SILICON EPITAXIAL TRANSISTOR MINI MOLD
2005
2SC1623 RENESAS-2SC1623_15 Datasheet
229Kb / 7P
   NPN SILICON EPITAXIAL TRANSISTOR MINI MOLD
logo
NEC
2SC3618 NEC-2SC3618 Datasheet
228Kb / 4P
   NPN SILICON EPITAXIAL TRANSISTOR POWER MINI MOLD
2SC4570 NEC-2SC4570 Datasheet
66Kb / 8P
   NPN SILICON EPITAXIAL TRANSISTOR SUPER MINI MOLD
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com