Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

1N5821 Datasheet(PDF) 5 Page - Vishay Siliconix

No. de pieza 1N5821
Descripción Electrónicos  Schottky Barrier Plastic Rectifier
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  VISHAY [Vishay Siliconix]
Página de inicio  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

1N5821 Datasheet(HTML) 5 Page - Vishay Siliconix

  1N5821 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix 1N5821 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix 1N5821 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix 1N5821 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 4 page
//htmlimg2.alldatasheet.es/htmldatasheet2/702541/VISHAY/1N5821/1099/5/1N5821.png


Número de pieza similar - 1N5821

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Taiwan Semiconductor Co...
1N5821 TSC-1N5821 Datasheet
63Kb / 2P
   3.0 AMPS. Schottky Barrier Rectifiers
logo
Microsemi Corporation
1N5821 MICROSEMI-1N5821 Datasheet
1Mb / 8P
   3 Amp Axial Schottky Barrier Rectifiers
logo
Motorola, Inc
1N5821 MOTOROLA-1N5821 Datasheet
168Kb / 6P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS 3.0 AMPERES 20, 30, 40 VOLTS
logo
Kingtronics Internation...
1N5821 KINGTRONICS-1N5821 Datasheet
170Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
1N5821 SECOS-1N5821 Datasheet
119Kb / 2P
   VOLTAGE 20V ~ 40V 3.0AMP Schottky Barrier Rectifiers
More results

Descripción similar - 1N5821

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Rugao Dachang Electroni...
20SQ020 DACHANG-20SQ020 Datasheet
117Kb / 2P
   PLASTIC SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SB320 DACHANG-SB320 Datasheet
118Kb / 2P
   PLASTIC SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SB2150 DACHANG-SB2150 Datasheet
116Kb / 2P
   PLASTIC SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
20SQ020 DACHANG-20SQ020_15 Datasheet
117Kb / 2P
   PLASTIC SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Vishay Siliconix
SB220S VISHAY-SB220S_15 Datasheet
79Kb / 5P
   Schottky Barrier Plastic Rectifier
Revision: 20-Jan-14
logo
Rugao Dachang Electroni...
SB120 DACHANG-SB120_15 Datasheet
116Kb / 2P
   PLASTIC SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SB220 DACHANG-SB220_15 Datasheet
118Kb / 2P
   PLASTIC SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
1N5817 DACHANG-1N5817_15 Datasheet
118Kb / 2P
   PLASTIC SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Vishay Siliconix
SB220S VISHAY-SB220S_V01 Datasheet
75Kb / 4P
   Schottky Barrier Plastic Rectifier
01-Jan-2022
SB220 VISHAY-SB220_V01 Datasheet
74Kb / 5P
   Schottky Barrier Plastic Rectifier
01-Jan-2022
SB340-E3 VISHAY-SB340-E3 Datasheet
76Kb / 4P
   Schottky Barrier Plastic Rectifier
Revision: 13-Aug-13
More results


Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com