Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
Selected language     Spanish  ▼
Nombre de pieza
         Descripción


DMP3065LVT-13 Datasheet(Hoja de datos) 5 Page - Diodes Incorporated

No. de Pieza. DMP3065LVT-13
Descripción  P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Descarga  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricante  DIODES [Diodes Incorporated]
Página de inicio  http://www.diodes.com
Logo 

   
 5 page
background image
DMP3065LVT
Document number: DS36697 Rev. 4 - 2
5 of 6
www.diodes.com
December 2014
© Diodes Incorporated
DMP3065LVT
Package Outline Dimensions
Please see AP02002 at http://www.diodes.com/datasheets/ap02002.pdf for the latest version.
Suggested Pad Layout
Please see AP02001 at http://www.diodes.com/datasheets/ap02001.pdf for the latest version.
TSOT26
Dim
Min
Max
Typ
A

1.00
A1
0.01
0.10
A2
0.84
0.90
D
2.90
E
2.80
E1
1.60
b
0.30
0.45
c
0.12
0.20
e
0.95
e1
1.90
L
0.30
0.50
L2
0.25
θ
θ1
12°
All Dimensions in mm
Dimensions Value (in mm)
C
0.950
X
0.700
Y
1.000
Y1
3.199
c
A1
L
E1
E
A2
D
e1
e
6x b
4x 1

L2
A
Y1
C
C
X (6x)
Y (6x)
t1, PULSE DURATION TIME (sec)
Figure 13 Transient Thermal Resistance
0.001
0.01
0.1
1
0.00001
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
100
1000
Single Pulse
D = 0.005
D = 0.01
D = 0.02
D = 0.05
D = 0.1
D = 0.3
D = 0.5
D = 0.7
D = 0.9
R
(t) = r(t) * R
thja
thja
R
= 96°C/W
thja
Duty Cycle, D = t1/ t2




Html Pages

1  2  3  4  5  6 


Datasheet Download




Enlace URL

¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ]  

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Favorito   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl