Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
Selected language     Spanish  ▼
Nombre de pieza
         Descripción


DMP4015SK3-13 Datasheet(Hoja de datos) 5 Page - Diodes Incorporated

No. de Pieza. DMP4015SK3-13
Descripción  P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Descarga  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricante  DIODES [Diodes Incorporated]
Página de inicio  http://www.diodes.com
Logo 

   
 5 page
background image
DMP4015SK3
Document number: DS35480 Rev. 6 - 2
5 of 7
www.diodes.com
February 2013
© Diodes Incorporated
DMP4015SK3
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
INDUCTOR (mH)
Fig. 13 Single-Pulse Avalanche Tested
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
0
100
200
300
400
500
600
EAS
IAS
0.1
0.3
0.5
0.7
0.9
Starting Temperature (T ) = 25°C
J
0.1
1
10
100
-V , DRAIN-SOURCE VOLTAGE (V)
Fig. 14 SOA, Safe Operation Area
DS
0.01
0.1
1
10
100
R
Limited
DS(on)
T
= 150°C
T = 25°C
J(max)
A
V
= -10V
Single Pulse
GS
DUT on 1 * MRP Board
DC
P = 10s
W
P = 1s
W
P = 100ms
W
P = 10ms
W
P = 1ms
W
P = 100µs
W
P = 10 s
W
µ
0.001
0.01
0.1
1
10
100
1,000
10,000
t1, PULSE DURATION TIMES (sec)
Fig. 15 Transient Thermal Resistance
0.001
0.01
0.1
1
R
(t) = r(t) * R
R
= 72°C/W
Duty Cycle, D = t1/ t2

JA
JA
JA
D = 0.9
D = 0.7
D = 0.5
D = 0.3
D = 0.1
D = 0.50
D = 0.02
D = 0.01
D = 0.005
D = Single Pulse




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7 


Datasheet Download




Enlace URL

¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ]  

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Favorito   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl