Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
Selected language     Spanish  ▼
Nombre de pieza
         Descripción


DMP4025SFG_15 Datasheet(Hoja de datos) 7 Page - Diodes Incorporated

No. de Pieza. DMP4025SFG_15
Descripción  40V P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET POWERDI®
Descarga  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricante  DIODES [Diodes Incorporated]
Página de inicio  http://www.diodes.com
Logo 

   
 7 page
background image
POWERDI is a registered trademark of Diodes Incorporated.
DMP4025SFG
Document Number: DS36107 Rev: 2 - 2
7 of 8
www.diodes.com
April 2013
© Diodes Incorporated
A Product Line of
Diodes Incorporated
DMP4025SFG
Package Outline Dimensions
Please see AP02002 at http://www.diodes.com/datasheets/ap02002.pdf for latest version.
Suggested Pad Layout
Please see AP02001 at http://www.diodes.com/datasheets/ap02001.pdf for the latest version.
POWERDI
®3333-8
Dim
Min
Max
Typ
D
3.25
3.35
3.30
E
3.25
3.35
3.30
D2
2.22
2.32
2.27
E2
1.56
1.66
1.61
A
0.75
0.85
0.80
A1
0
0.05
0.02
A3


0.203
b
0.27
0.37
0.32
b2


0.20
L
0.35
0.45
0.40
L1


0.39
e


0.65
Z


0.515
All Dimensions in mm
Dimensions
Value (in mm)
C
0.650
G
0.230
G1
0.420
Y
3.700
Y1
2.250
Y2
1.850
Y3
0.700
X
2.370
X2
0.420
A
A1
A3
D
D2
E
E2
b2
(4x)
L
(4x)
L1
(3x)
b (8x)
e
Z (4x)
Pin 1 ID
14
85
X
Y
Y1
Y3
Y2
X2
C
14
85
G
G1




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8 


Datasheet Download




Enlace URL

¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ]  

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Favorito   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl