Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
Selected language     Spanish  ▼
Nombre de pieza
         Descripción


DMP4050SSDQ-13 Datasheet(Hoja de datos) 3 Page - Diodes Incorporated

No. de Pieza. DMP4050SSDQ-13
Descripción  40V DUAL P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Descarga  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricante  DIODES [Diodes Incorporated]
Página de inicio  http://www.diodes.com
Logo 

   
 3 page
background image
DMP4050SSD
Document Number DS32107 Rev 3 - 2
3 of 8
www.diodes.com
April 2013
© Diodes Incorporated
A Product Line of
Diodes Incorporated
DMP4050SSD
Thermal Characteristics
100m
1
10
1m
10m
100m
1
10
Single Pulse
T
amb
=25°C
One active die
R
DS(on)
Limited
100µs
1ms
10ms
100ms
1s
DC
Safe Operating Area
-V
DS
Drain-Source Voltage (V)
0
20
40
60
80
100 120 140 160
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
Two active die
One active die
Derating Curve
Temperature (°C)
100µ
1m
10m 100m
1
10
100
1k
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
T
amb
=25°C
One active die
Transient Thermal Impedance
D=0.5
D=0.2
D=0.1
Single Pulse
D=0.05
Pulse Width (s)
100µ
1m
10m 100m
1
10
100
1k
1
10
100
Single Pulse
T
amb
=25°C
One active die
Pulse Power Dissipation
Pulse Width (s)




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8 


Datasheet Download




Enlace URL

¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ]  

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Favorito   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl