Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

BC848 Datasheet(PDF) 3 Page - KEC(Korea Electronics)

No. de pieza BC848
Descripción Electrónicos  EPITAXIAL PLANAR NPN TRANSISTOR
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  KEC [KEC(Korea Electronics)]
Página de inicio  http://www.keccorp.com
Logo KEC - KEC(Korea Electronics)

BC848 Datasheet(HTML) 3 Page - KEC(Korea Electronics)

  BC848 Datasheet HTML 1Page - KEC(Korea Electronics) BC848 Datasheet HTML 2Page - KEC(Korea Electronics) BC848 Datasheet HTML 3Page - KEC(Korea Electronics)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
2009. 6. 22
3/3
BC846/7/8
Revision No : 4
0
0.1
0.2
BASE-EMITTER VOLTAGE V
(V)
BE
0
COLLECTOR-EMITTER VOLTAGE V
(V)
CE
CE
C
I
- V
I
- V
COLLECTOR-BASE VOLTAGE V
(V)
10
1
13
20
CB
10
30
C
- V
COLLECTOR CURRENT I
(mA)
13
10
30
C
h
- I
4
8
12
16
20
20
40
60
80
100
I
=400
µA
B
I
=350
µA
B
I
=50
µA
B
I
=100
µA
B
I
=150
µA
B
I
=200
µA
B
I
=250
µA
B
I
=300
µA
B
CBE
0.4
0.6
0.8
1.0
0.3
0.5
1
3
5
10
30
50
100
V
=5V
CE
FE
C
100
300
1k
10
30
50
100
300
500
1k
10
COLLECTOR CURRENT I
(mA)
1
0.01
0.03
0.1
3300
30
100
C
1K
0.3
1
V
, V
- I
BE(sat)
C
CE(sat)
3
10
I
/I =20
C
B
VBE(sat)
VCE(sat)
ob
CB
100
3
5
f=1MHz
I
=0
E
V
=5V
CE


Número de pieza similar - BC848

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
SHENZHEN YONGERJIA INDU...
BC848 WINNERJOIN-BC848 Datasheet
187Kb / 2P
   NPN SILICON TRANSISTOR
logo
Fairchild Semiconductor
BC848 FAIRCHILD-BC848 Datasheet
68Kb / 3P
   NPN EPITAXIAL SILICON TRANSISTOR
logo
Shenzhen Luguang Electr...
BC848 LUGUANG-BC848 Datasheet
2Mb / 4P
   NPN general purpose Transistor
logo
Fairchild Semiconductor
BC848 FAIRCHILD-BC848 Datasheet
149Kb / 5P
   NPN Epitaxial Silicon Transistor
logo
Weitron Technology
BC848 WEITRON-BC848 Datasheet
517Kb / 9P
   NPN/PNP Dual General Purpose Transistors
More results

Descripción similar - BC848

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Hi-Sincerity Mocroelect...
HI41C HSMC-HI41C Datasheet
31Kb / 3P
   NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HJ14C HSMC-HJ14C Datasheet
32Kb / 3P
   NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HJ47 HSMC-HJ47 Datasheet
30Kb / 3P
   NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HJ669A HSMC-HJ669A Datasheet
22Kb / 2P
   NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HLB123T HSMC-HLB123T Datasheet
37Kb / 3P
   NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HM3019 HSMC-HM3019 Datasheet
22Kb / 2P
   NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HMBT2222A HSMC-HMBT2222A Datasheet
37Kb / 4P
   NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HMBTH10 HSMC-HMBTH10 Datasheet
29Kb / 3P
   NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HMH2369 HSMC-HMH2369 Datasheet
43Kb / 4P
   NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HA8050S HSMC-HA8050S Datasheet
36Kb / 4P
   NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HBC848 HSMC-HBC848 Datasheet
30Kb / 3P
   NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
More results


Html Pages

1 2 3


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com