Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

KDR367E Datasheet(PDF) 2 Page - KEC(Korea Electronics)

No. de pieza KDR367E
Descripción Electrónicos  SCHOTTKY BARRIER TYPE DIODE
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  KEC [KEC(Korea Electronics)]
Página de inicio  http://www.keccorp.com
Logo KEC - KEC(Korea Electronics)

KDR367E Datasheet(HTML) 2 Page - KEC(Korea Electronics)

  KDR367E_15 Datasheet HTML 1Page - KEC(Korea Electronics) KDR367E_15 Datasheet HTML 2Page - KEC(Korea Electronics)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
2014. 3. 31
2/2
KDR367E
Revision No : 2
10
µ
0
FORWARD VOLTAGE VF (V)
IF - VF
100
µ
1m
10m
100m
0
50
P - Ta
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
IR - VR
REVERSE VOLTAGE VR (V)
0
10n
100n
100
µ
1m
10
µ
1
µ
24
6
8
10
Ta=100 C
Ta=75 C
Ta=50 C
Ta=25 C
Ta=0 C
Ta=-25 C
REVERSE VOLTAGE VR (R)
CT - VR
0
0.3
0.1
30m
10m
1
3
10
20
10
20
30
40
f=1MHz
Ta=25 C
25
50
75
100
125
150
40
80
120
160
200
240
Mounted on a glass
epoxy circuit board
of 20 20mm, pad
dimension 4 4mm.
AMBIENT TEMPERATURE Ta ( C)


Número de pieza similar - KDR367E_15

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
KEC(Korea Electronics)
KDR367E KEC-KDR367E Datasheet
392Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER TYPE DIODE(LOW VOLTAGE HIGH SPEED SWITCHING)
More results

Descripción similar - KDR367E_15

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
KEC(Korea Electronics)
KDR735T KEC-KDR735T Datasheet
34Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER TYPE DIODE
SMAB14 KEC-SMAB14_08 Datasheet
218Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER TYPE DIODE
SMAB34 KEC-SMAB34_07 Datasheet
436Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER TYPE DIODE
USFB13A KEC-USFB13A Datasheet
437Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER TYPE DIODE
SMBB34 KEC-SMBB34 Datasheet
438Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER TYPE DIODE
SMFB23 KEC-SMFB23_08 Datasheet
36Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER TYPE DIODE
MBR10100CT KEC-MBR10100CT Datasheet
441Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER TYPE DIODE
MBRD10U100CT KEC-MBRD10U100CT Datasheet
43Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER TYPE DIODE
MBRF10U100CTA KEC-MBRF10U100CTA Datasheet
375Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER TYPE DIODE
MBRF10U200CTA KEC-MBRF10U200CTA Datasheet
44Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER TYPE DIODE
MBRF560CT KEC-MBRF560CT_08 Datasheet
45Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER TYPE DIODE
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com