Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

CAT6202VP2-GT3 Datasheet(PDF) 2 Page - ON Semiconductor

No. de pieza CAT6202VP2-GT3
Descripción Electrónicos  500 mA / 13 V Adjustable CMOS LDO Regulator
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  ONSEMI [ON Semiconductor]
Página de inicio  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

CAT6202VP2-GT3 Datasheet(HTML) 2 Page - ON Semiconductor

  CAT6202VP2-GT3 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor CAT6202VP2-GT3 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor CAT6202VP2-GT3 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor CAT6202VP2-GT3 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor CAT6202VP2-GT3 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor CAT6202VP2-GT3 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor CAT6202VP2-GT3 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor CAT6202VP2-GT3 Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor CAT6202VP2-GT3 Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 10 page
background image
CAT6202
http://onsemi.com
2
Figure 1. CAT6202 Typical Application
Figure 2. CAT6202 Functional Block Diagram
VIN
CAT6202
VADJ
ILIM
BYP
VOUT
GND
1 mF
2.2 mF
47 kW
10 nF
Current
Sensing
BYP
GND
EN
Bias Control
Power PMOS
Enable &
Error
Amplifier
Over Current
VIN
VOUT
COUT
FLT
VOUT
R1
R2
VADJ
ILIM
CIN
CBYP
Soft Start
+ −
REXT
VIN
+
1.25 V Ref


Número de pieza similar - CAT6202VP2-GT3

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
ON Semiconductor
CAT6202VP2-GT3 ONSEMI-CAT6202VP2-GT3 Datasheet
149Kb / 10P
   500 mA / 13 V Adjustable CMOS LDO Regulator
October, 2012 ??Rev. 0
More results

Descripción similar - CAT6202VP2-GT3

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
ON Semiconductor
CAT6202VP2-GT3 ONSEMI-CAT6202VP2-GT3 Datasheet
149Kb / 10P
   500 mA / 13 V Adjustable CMOS LDO Regulator
October, 2012 ??Rev. 0
CAT6202 ONSEMI-CAT6202 Datasheet
149Kb / 10P
   500 mA / 13 V Adjustable CMOS LDO Regulator
October, 2012 ??Rev. 0
CAT6201VP2-GT3 ONSEMI-CAT6201VP2-GT3 Datasheet
343Kb / 10P
   300 mA / 13 V Adjustable CMOS LDO Regulator
September, 2012 ??Rev. 2
CAT6201 ONSEMI-CAT6201_V01 Datasheet
434Kb / 11P
   LDO Regulator - Adjustable CMOS 300 mA, 13 V
September, 2019 - Rev. 3
CAT6201 ONSEMI-CAT6201_13 Datasheet
338Kb / 10P
   300 mA / 13 V Adjustable CMOS LDO Regulator
December, 2013 ??Rev. 3
CAT6201 ONSEMI-CAT6201 Datasheet
343Kb / 10P
   300 mA / 13 V Adjustable CMOS LDO Regulator
September, 2012 ??Rev. 2
CAT6219 ONSEMI-CAT6219 Datasheet
179Kb / 9P
   500 mA CMOS LDO Regulator
February, 2010 ??Rev. 9
CAT6219 ONSEMI-CAT6219_12 Datasheet
185Kb / 11P
   500 mA CMOS LDO Regulator
September, 2012 ??Rev. 14
CAT6219-ADJTDGT3 ONSEMI-CAT6219-ADJTDGT3 Datasheet
185Kb / 11P
   500 mA CMOS LDO Regulator
September, 2012 ??Rev. 14
logo
Vishay Siliconix
SI9185 VISHAY-SI9185 Datasheet
138Kb / 12P
   Micropower 500-mA CMOS LDO Regulator
Rev. B, 06-May-02
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com