Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
Selected language     Spanish  ▼
Nombre de pieza
         Descripción


CSD17573Q5B_15 Datasheet(Hoja de datos) 4 Page - Texas Instruments

No. de Pieza. CSD17573Q5B_15
Descripción  CSD17573Q5B 30 V N-Channel NexFET Power MOSFETs
Descarga  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricante  TI [Texas Instruments]
Página de inicio  http://www.ti.com
Logo 

 
 4 page
background image
GATE
Source
DRAIN
M0137-01
GATE
Source
DRAIN
M0137-02
CSD17573Q5B
SLPS492A – JUNE 2014 – REVISED FEBRUARY 2015
www.ti.com
Max RθJA = 50°C/W
Max RθJA = 125°C/W
when mounted on
when mounted on a
1 inch2 (6.45 cm2) of
minimum pad area of
2 oz. (0.071 mm thick)
2 oz. (0.071 mm thick)
Cu.
Cu.
5.3 Typical MOSFET Characteristics
(TA = 25°C unless otherwise stated)
Figure 1. Transient Thermal Impedance
4
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2014–2015, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: CSD17573Q5B




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 


Datasheet Download




Enlace URL

¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ]  

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Favorito   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl