Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

2N7002KDW-AU Datasheet(PDF) 2 Page - Pan Jit International Inc.

No. de pieza 2N7002KDW-AU
Descripción Electrónicos  60V N-Channel Enhancement Mode MOSFET - ESD Protected
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  PANJIT [Pan Jit International Inc.]
Página de inicio  http://www.panjit.com.tw
Logo PANJIT - Pan Jit International Inc.

2N7002KDW-AU Datasheet(HTML) 2 Page - Pan Jit International Inc.

  2N7002KDW-AU Datasheet HTML 1Page - Pan Jit International Inc. 2N7002KDW-AU Datasheet HTML 2Page - Pan Jit International Inc. 2N7002KDW-AU Datasheet HTML 3Page - Pan Jit International Inc. 2N7002KDW-AU Datasheet HTML 4Page - Pan Jit International Inc. 2N7002KDW-AU Datasheet HTML 5Page - Pan Jit International Inc. 2N7002KDW-AU Datasheet HTML 6Page - Pan Jit International Inc. 2N7002KDW-AU Datasheet HTML 7Page - Pan Jit International Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 7 page
background image
PAGE . 2
May 13,2015-REV.03
2N7002KDW-AU
ELECTRICALCHARACTERISTICS
VDD
VOUT
VIN
RG
RL
Switching
Test Circuit
Gate Charge
Test Circuit
VDD
VGS
RG
RL
1mA
P ara meter
S ymbo l
Test C o ndi ti on
Mi n.
Typ.
Max.
Uni ts
Static
D rai n-S ource B rea kd own
Voltage
BV
DS S
V
GS =0 V , I D = 10uA
60
-
-
V
Gate Thresho ld Voltage
V
GS (th)
V
DS =V GS , ID = 250uA
1
-
2.5
V
D rai n-S ource O n-S tate
Resi sta nce
R
DS (on)
V
GS=4.5V, I D=200mA
-
-
4.0
Ω
D rai n-S ource O n-S tate
Resi sta nce
R
DS (on)
V
GS=10V, I D=500mA
-
-
3.0
Zero Gate Voltag e D ra i n
Curre nt
I
DS S
V
DS=60V, VGS=0V
--1
uA
Gate Body Leakage
I
GS S
V
GS =+ 20 V, V DS =0 V
-
-
+10
uA
Forward Transconductance
g
fS
V
DS = 15V , ID =2 5 0 mA
10 0
-
-
mS
Dynamic
Total G ate C harge
Q
g
V
DS = 15V , ID =2 0 0 mA
V
GS=4.5V
--
0.8
nC
Turn-On D ela y Ti me
t
on
V
DD=30V , RL=150Ω
I
D=200mA , VGEN=10V
R
G=10Ω
--
20
ns
Turn-Off D elay Ti me
t
off
--
40
Inp ut C apa ci tance
C
iss
V
DS =2 5 V , V GS =0 V
f=1.0MH
Z
--
35
pF
Output C apa ci tance
C
oss
--
10
Reverse Transfer
C apaci tance
C
rss
--
5
S ource-D rai n D i od e
D i ode F orward Vo ltage
V
SD
I
S = 2 00m A , V GS = 0V
-
0.82
1.3
V
C onti nuous D i ode F orward
Curre nt
I
s
--
-
115
mA
P ulsed D i ode F orward
Curre nt
I
sM
--
-
800
mA


Número de pieza similar - 2N7002KDW-AU

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Goodwork Semiconductor ...
2N7002KDW-CAR GWSEMI-2N7002KDW-CAR Datasheet
337Kb / 4P
   Plastic-Encapsulate MOSFETS
logo
Comchip Technology
2N7002KDW-G COMCHIP-2N7002KDW-G Datasheet
150Kb / 5P
   MOSFET
More results

Descripción similar - 2N7002KDW-AU

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
HY ELECTRONIC CORP.
2N7002KDW HY-2N7002KDW Datasheet
256Kb / 4P
   60V ESD Protected N-Channel Enhancement Mode MOSFET
logo
Pan Jit International I...
2N7002KDW PANJIT-2N7002KDW_14 Datasheet
170Kb / 6P
   60V N-Channel Enhancement Mode MOSFET - ESD Protected
2N7002KW PANJIT-2N7002KW_14 Datasheet
131Kb / 5P
   60V N-Channel Enhancement Mode MOSFET - ESD Protected
2N7002KW PANJIT-2N7002KW Datasheet
170Kb / 5P
   60V N-Channel Enhancement Mode MOSFET - ESD Protected
2N7002K-AU PANJIT-2N7002K-AU Datasheet
326Kb / 7P
   60V N-Channel Enhancement Mode MOSFET - ESD Protected
2N7002KDW PANJIT-2N7002KDW_10 Datasheet
119Kb / 5P
   60V N-Channel Enhancement Mode MOSFET - ESD Protected
2N7002KTB PANJIT-2N7002KTB Datasheet
117Kb / 5P
   60V N-Channel Enhancement Mode MOSFET - ESD Protected
2N7002KTB6 PANJIT-2N7002KTB6 Datasheet
150Kb / 5P
   60V N-Channel Enhancement Mode MOSFET - ESD Protected
2N7002K-AU PANJIT-2N7002K-AU_15 Datasheet
234Kb / 7P
   60V N-Channel Enhancement Mode MOSFET - ESD Protected
2N7002KW PANJIT-2N7002KW_10 Datasheet
162Kb / 5P
   60V N-Channel Enhancement Mode MOSFET - ESD Protected
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com