Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

SI2304DDS Datasheet(PDF) 7 Page - Vishay Telefunken

No. de pieza SI2304DDS
Descripción Electrónicos  N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  TFUNK [Vishay Telefunken]
Página de inicio  http://www.vishay.com
Logo TFUNK - Vishay Telefunken

SI2304DDS Datasheet(HTML) 7 Page - Vishay Telefunken

Back Button SI2304DDS Datasheet HTML 2Page - Vishay Telefunken SI2304DDS Datasheet HTML 3Page - Vishay Telefunken SI2304DDS Datasheet HTML 4Page - Vishay Telefunken SI2304DDS Datasheet HTML 5Page - Vishay Telefunken SI2304DDS Datasheet HTML 6Page - Vishay Telefunken SI2304DDS Datasheet HTML 7Page - Vishay Telefunken SI2304DDS Datasheet HTML 8Page - Vishay Telefunken SI2304DDS Datasheet HTML 9Page - Vishay Telefunken SI2304DDS Datasheet HTML 10Page - Vishay Telefunken  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 10 page
background image
Vishay Siliconix
Package Information
Document Number: 71196
09-Jul-01
www.vishay.com
1
SOT-23 (TO-236): 3-LEAD
b
E
E1
1
3
2
S
e
e1
D
A2
A
A1
C
Seating Plane
0.10 mm
0.004"
C
C
L1
L
q
Gauge Plane
Seating Plane
0.25 mm
Dim
MILLIMETERS
INCHES
Min
Max
Min
Max
A
0.89
1.12
0.035
0.044
A1
0.01
0.10
0.0004
0.004
A2
0.88
1.02
0.0346
0.040
b
0.35
0.50
0.014
0.020
c
0.085
0.18
0.003
0.007
D
2.80
3.04
0.110
0.120
E
2.10
2.64
0.083
0.104
E1
1.20
1.40
0.047
0.055
e
0.95 BSC
0.0374 Ref
e1
1.90 BSC
0.0748 Ref
L
0.40
0.60
0.016
0.024
L1
0.64 Ref
0.025 Ref
S
0.50 Ref
0.020 Ref
q
3°8°
3°8°
ECN: S-03946-Rev. K, 09-Jul-01
DWG: 5479


Número de pieza similar - SI2304DDS

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Vishay Siliconix
SI2304DDS VISHAY-SI2304DDS Datasheet
239Kb / 10P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 10-Aug-09
SI2304DDS VISHAY-SI2304DDS Datasheet
206Kb / 9P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI2304DDS-T1-GE3 VISHAY-SI2304DDS-T1-GE3 Datasheet
206Kb / 9P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
logo
VBsemi Electronics Co.,...
SI2304DDS-T1-GE3 VBSEMI-SI2304DDS-T1-GE3 Datasheet
487Kb / 9P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI2304DDS VISHAY-SI2304DDS_V01 Datasheet
206Kb / 9P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
More results

Descripción similar - SI2304DDS

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Vishay Siliconix
SI3456DV VISHAY-SI3456DV Datasheet
61Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 23-Nov-98
SUU50N03-12P VISHAY-SUU50N03-12P Datasheet
60Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 15-Sep-03
SI4894DY VISHAY-SI4894DY Datasheet
129Kb / 3P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
17-May-04
SI4406DY VISHAY-SI4406DY Datasheet
38Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 26-May-03
SI7380DP VISHAY-SI7380DP Datasheet
180Kb / 3P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
24-May-04
SI733ADP VISHAY-SI733ADP Datasheet
61Kb / 5P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 25-Oct-04
SI4892DY VISHAY-SI4892DY Datasheet
71Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. F, 01-Aug-05
logo
Vaishali Semiconductor
SI4356ADY VAISH-SI4356ADY Datasheet
143Kb / 3P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SIRA00DP VISHAY-SIRA00DP Datasheet
513Kb / 13P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 13-Feb-12
SIRA04DP VISHAY-SIRA04DP Datasheet
513Kb / 13P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 13-Feb-12
SIRA14DP VISHAY-SIRA14DP Datasheet
513Kb / 13P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 12-Mar-12
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com