Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
Selected language     Spanish  ▼
Nombre de pieza
         Descripción


DMP6110SVT-7 Datasheet(Hoja de datos) 5 Page - Diodes Incorporated

No. de Pieza. DMP6110SVT-7
Descripción  P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Descarga  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricante  DIODES [Diodes Incorporated]
Página de inicio  http://www.diodes.com
Logo 

   
 5 page
background image
DMP6110SVT
Document number: DS37594 Rev. 2 - 2
5 of 7
www.diodes.com
April 2015
© Diodes Incorporated
DMP6110SVT
0.001
0.01
0.1
1
1E-05
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
100
1000
t1, PULSE DURATION TIME (sec)
Figure 14. Transient Thermal Resistance
RθJA(t)=r(t) * RθJA
RθJA=105℃/W
Duty Cycle, D=t1 / t2
D=Single Pulse
D=0.005
D=0.01
D=0.02
D=0.05
D=0.1
RθJA(t)=r(t) * RθJA
RθJA=105℃/W
Duty Cycle, D=t1 / t2
D=Single Pulse
D=0.005
D=0.01
D=0.02
D=0.05
D=0.1
RθJA(t)=r(t) * RθJA
RθJA=105℃/W
Duty Cycle, D=t1 / t2
D=Single Pulse
D=0.005
D=0.01
D=0.02
D=0.05
D=0.1
D=0.3
D=0.5
D=0.7
D=0.9
0.01
0.1
1
10
100
0.1
1
10
100
V
DS, DRAIN-SOURCE VOLTAGE (V)
Figure 13. SOA, Safe Operation Area
T
J(MAX)=150℃
T
A=25℃
Single Pulse
DUT on 1*MRP board
V
GS= -10V
R
DS(ON) Limited
DC
P
W=10s
P
W=1s
P
W=100ms
P
W=10ms
P
W=1ms
P
W=100μs




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7 


Datasheet Download




Enlace URL

¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ]  

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Favorito   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl