Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
Selected language     Spanish  ▼
Nombre de pieza
         Descripción


BC807-25W Datasheet(Hoja de datos) 3 Page - Infineon Technologies AG

No. de Pieza. BC807-25W
Descripción  PNP Silicon AF Transistors
Descarga  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricante  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Página de inicio  http://www.infineon.com
Logo 

   
 3 page
background image
BC807W, BC808W
Nov-29-2001
3
Electrical Characteristics at TA = 25°C, unless otherwise specified.
Parameter
Symbol
Values
Unit
min.
typ.
max.
AC Characteristics
Transition frequency
IC = 50 mA, VCE = 5 V, f = 100 MHz
fT
-
200
-
MHz
Collector-base capacitance
VCB = 10 V, f = 1 MHz
Ccb
-
10
-
pF
Emitter-base capacitance
VEB = 0.5 V, f = 1 MHz
Ceb
-
60
-




Html Pages

1  2  3  4  5 


Datasheet Download



Número de Pieza relacionado

Número de PiezaDescripción de ComponentesHtml ViewFabricante
BD250PNP SILICON POWER TRANSISTORS 1 2 3 4 5 MorePower Innovations Ltd
TIPP32PNP SILICON POWER TRANSISTORS 1 2 3 4 5 MorePower Innovations Ltd
D45H5PNP SILICON POWER TRANSISTORS 1 2 3 4 STMicroelectronics
ZTX752PNP SILICON PLANAR MEDIUM POWER TRANSISTORS 1 2 3 Zetex Semiconductors
2N3502PNP SILICON PLANAR EPITAXIAL TRANSISTORS 1 2 Seme LAB
BC556PNP SILICON TRANSISTORS 1 2 3 4 5 MoreSiemens Semiconductor Group
BCX69PNP Silicon AF Transistors For general AF applications High collector current 1 2 3 4 Siemens Semiconductor Group
2N2906APNP SILICON PLANAR SWITCHING TRANSISTORS 1 2 Boca Semiconductor Corporation
BC556PNP SILICON PLANAR EPITAXIAL TRANSISTORS 1 2 3 Boca Semiconductor Corporation
2N3702PNP/NPN SILICON GENERAL PURPOSE AF TRANSISTORS 1 2 3 4 Micro Electronics

Enlace URL

¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ]  

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Favorito   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl