Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

IRF3708L Datasheet(PDF) 9 Page - Kersemi Electronic Co., Ltd.

No. de pieza IRF3708L
Descripción Electrónicos  SMPS MOSFET
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  KERSEMI [Kersemi Electronic Co., Ltd.]
Página de inicio  http://www.kersemi.com
Logo KERSEMI - Kersemi Electronic Co., Ltd.

IRF3708L Datasheet(HTML) 9 Page - Kersemi Electronic Co., Ltd.

Back Button IRF3708L Datasheet HTML 2Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRF3708L Datasheet HTML 3Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRF3708L Datasheet HTML 4Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRF3708L Datasheet HTML 5Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRF3708L Datasheet HTML 6Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRF3708L Datasheet HTML 7Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRF3708L Datasheet HTML 8Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRF3708L Datasheet HTML 9Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRF3708L Datasheet HTML 10Page - Kersemi Electronic Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 10 page
background image
TO-262 Part Marking Information
TO-262 Package Outline
Dimensions are shown in millimeters (inches)
IRF3708L
2014-8-13
www.kersemi.com
9


Número de pieza similar - IRF3708L

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
International Rectifier
IRF3708L IRF-IRF3708L Datasheet
138Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=30V, Rds(on)max=12mohm, Id=62A)
IRF3708L IRF-IRF3708L Datasheet
147Kb / 11P
   High Frequency Buck Converters for Computer Processor Power
IRF3708LPBF IRF-IRF3708LPBF Datasheet
282Kb / 11P
   SMPS MOSFET HEXFET짰Power MOSFET
IRF3708LPBF IRF-IRF3708LPBF Datasheet
283Kb / 11P
   High Frequency DC-DC Isolated Converters
More results

Descripción similar - IRF3708L

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
International Rectifier
IRFPS30N60KPBF IRF-IRFPS30N60KPBF Datasheet
135Kb / 8P
   SMPS MOSFET
IRFR1N60APBF IRF-IRFR1N60APBF Datasheet
231Kb / 10P
   SMPS MOSFET
IRFB9N65APBF IRF-IRFB9N65APBF Datasheet
129Kb / 8P
   SMPS MOSFET
IRLR3715PBF IRF-IRLR3715PBF Datasheet
268Kb / 10P
   SMPS MOSFET
IRFR3412PBF IRF-IRFR3412PBF Datasheet
224Kb / 10P
   SMPS MOSFET
IRF7466PBF IRF-IRF7466PBF Datasheet
131Kb / 8P
   SMPS MOSFET
IRF7468PBF IRF-IRF7468PBF Datasheet
126Kb / 8P
   SMPS MOSFET
IRFB18N50KPBF IRF-IRFB18N50KPBF Datasheet
173Kb / 8P
   SMPS MOSFET
IRFIB8N50K IRF-IRFIB8N50K Datasheet
147Kb / 8P
   SMPS MOSFET
IRFR420A IRF-IRFR420A Datasheet
114Kb / 10P
   SMPS MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
IRFR220N KERSEMI-IRFR220N Datasheet
3Mb / 10P
   SMPS MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com