Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

AME15-505DCJZ Datasheet(PDF) 4 Page - AIMTEC

No. de pieza AME15-505DCJZ
Descripción Electrónicos  15 Watt | AC-DC / DC-DC Converter
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  AIMTEC [AIMTEC]
Página de inicio  https://aimtec.com
Logo AIMTEC - AIMTEC

AME15-505DCJZ Datasheet(HTML) 4 Page - AIMTEC

  AME15-505DCJZ Datasheet HTML 1Page - AIMTEC AME15-505DCJZ Datasheet HTML 2Page - AIMTEC AME15-505DCJZ Datasheet HTML 3Page - AIMTEC AME15-505DCJZ Datasheet HTML 4Page - AIMTEC AME15-505DCJZ Datasheet HTML 5Page - AIMTEC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
Series AME15-CJZ
15 Watt | AC-DC / DC-DC Converter
www.aimtec.com
Tel: +1 514 620 2722
Toll free: + 1 888 9 AIMTEC
(924
6832)
F 052e R8.A
4 of 5
North America only
Derating
Typical application circuits
-20
020
40
60
80
100
100
80
60
40
20
0
Safe Operating Area
Input 100-240VAC or
120-340VDC
-25
Free Air Convection
Ambient Temperature º C
70
55
70
-10
85
(100)
100
(120)
264
(350)
100
80
60
40
20
0
Safe Operating Area
Free Air Convection at 25°C
Input Voltage VAC (VDC)
240
(320)
75
AC
DC
AC L
AC N
+ Vout
‐ Vout
Single Output
MOV
S14K350
FUSE
2A/300V
C1
1µF/50V
NTC
AC L
AC N
+ Vout
‐ Vout
   C2
+
TVS
Earth/GND
AC
DC
AC L
AC N
+ Vout
‐ Vout
Dual Output
MOV
S14K350
FUSE
2A/300V
C1
1µF/50V
NTC
AC L
AC N
+ Vout
‐ Vout
   C2
+
TVS 1
Earth/GND
Com
C3
1µF/50V
   C4
+
Com
TVS 2


Número de pieza similar - AME15-505DCJZ

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
AIMTEC
AME15-512T AIMTEC-AME15-512T Datasheet
401Kb / 3P
   15 watt encapsulated ac-dc converter
AME15-515T AIMTEC-AME15-515T Datasheet
401Kb / 3P
   15 watt encapsulated ac-dc converter
AME15-5D AIMTEC-AME15-5D Datasheet
401Kb / 3P
   15 watt encapsulated ac-dc converter
AME15-5DMAZ AIMTEC-AME15-5DMAZ Datasheet
287Kb / 4P
   15 Watt | AC-DC Converter
AME15-5DMAZ AIMTEC-AME15-5DMAZ Datasheet
156Kb / 4P
   15 Watt | AC-DC / DC-DC Converter
More results

Descripción similar - AME15-505DCJZ

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
AIMTEC
AMES15-MAZ AIMTEC-AMES15-MAZ_12 Datasheet
254Kb / 5P
   15 Watt | AC-DC / DC-DC Converter
AMES15-MAZ AIMTEC-AMES15-MAZ_13 Datasheet
466Kb / 5P
   15 Watt | AC-DC / DC-DC Converter
AMEC15-MAZ AIMTEC-AMEC15-MAZ_16 Datasheet
284Kb / 5P
   15 Watt | AC-DC / DC-DC Converter
AME15-MAZ AIMTEC-AME15-MAZ_13 Datasheet
344Kb / 4P
   15 Watt | AC-DC / DC-DC Converter
AME15-JZ AIMTEC-AME15-JZ Datasheet
174Kb / 3P
   15 Watt | AC-DC / DC-DC Converter
AME15-MAZ AIMTEC-AME15-MAZ_16 Datasheet
298Kb / 4P
   15 Watt | AC-DC / DC-DC Converter
AME15-MAZ-1 AIMTEC-AME15-MAZ-1_16 Datasheet
298Kb / 4P
   15 Watt | AC-DC / DC-DC Converter
AME15-MAZ AIMTEC-AME15-MAZ_12 Datasheet
156Kb / 4P
   15 Watt | AC-DC / DC-DC Converter
AMEC15-MAZ AIMTEC-AMEC15-MAZ_12 Datasheet
602Kb / 5P
   15 Watt | AC-DC / DC-DC Converter
AMEC15-MAZ-1 AIMTEC-AMEC15-MAZ-1_16 Datasheet
284Kb / 5P
   15 Watt | AC-DC / DC-DC Converter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com