Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

AD8104ABPZ Datasheet(PDF) 8 Page - Analog Devices

No. de pieza AD8104ABPZ
Descripción Electrónicos  600 MHz, 32 x 16 Buffered Analog Crosspoint Switch
Download  36 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  AD [Analog Devices]
Página de inicio  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD8104ABPZ Datasheet(HTML) 8 Page - Analog Devices

Back Button AD8104ABPZ Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD8104ABPZ Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD8104ABPZ Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD8104ABPZ Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD8104ABPZ Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD8104ABPZ Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD8104ABPZ Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD8104ABPZ Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD8104ABPZ Datasheet HTML 12Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 36 page
background image
AD8104/AD8105
Data Sheet
Rev. A | Page 8 of 36
PIN CONFIGURATION AND FUNCTION DESCRIPTIONS
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
A
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
A
B
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
B
C
VNEG
VPOS
VPOS
VPOS
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
C
D
VNEG
VPOS
VPOS
VPOS
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
D
E
E
F
F
G
G
H
H
J
J
K
K
L
L
M
M
N
N
P
P
R
R
T
T
U
U
V
V
W
W
Y
VNEG
VPOS
VPOS
VPOS
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
Y
AA
VNEG
VPOS
VPOS
VPOS
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
AA
AB
OP10
ON8
OP8
ON6
OP6
ON4
OP4
ON2
OP2
AB
AC
VPOS
VPOS
VPOS
IN16
IP16
IN18
IP18
IN20
IP20
IN22
IP22
IN24
IP24
IN26
IP26
IN28
IP28
IN30
IP30
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
IN17
IP17
IN19
IP19
IN21
IP21
IN23
IP23
IN25
IP25
IN27
IP27
IN29
IP29
IN31
IP31
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VPOS
VPOS
VPOS
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
NC
VPOS
VNEG
VOCM
VDD
DGND
RESET
WE
D5
D4
D3
D2
D1
D0
VDD
DGND
VOCM
VNEG
VPOS
VPOS
ON15
NC
NC
VNEG
VOCM
VOCM
VNEG
ON14
OP15
NC
NC
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
OP14
ON13
NC
NC
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
ON12
OP13
NC
NC
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
OP12
ON11
NC
NC
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
ON10
OP11
ON9
OP9
ON7
OP7
ON5
OP5
ON3
OP3
ON1
NC
NC
VNEG
VOCM
VOCM
VNEG
ON0
OP1
NC
VPOS
VPOS
VNEG
VOCM
VDD
DGND
DATA
OUT
CLK
DATA
IN
SER/
PAR
DGND
A3
A2
A1
A0
VDD
DGND
VOCM
VNEG
VPOS
OP0
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VPOS
VPOS
VPOS
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VNEG
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
IP0
IN0
IP2
IN2
IP4
IN4
IP6
IN6
IP8
IN8
IP10
IN10
IP12
IN12
IP14
IN14
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
VPOS
IP1
IN1
IP3
IN3
IP5
IN5
IP7
IN7
IP9
IN9
IP11
IN11
IP13
IN13
IP15
IN15
VPOS
VPOS
VPOS
AC
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
AD8104/AD8105
BOTTOM VIEW
(Not to Scale)
Figure 5. 304-Ball BGA Pin Configuration (Bottom View)


Número de pieza similar - AD8104ABPZ

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Analog Devices
AD8104 AD-AD8104 Datasheet
1,017Kb / 36P
   600 MHz, 32 16 Buffered Analog Crosspoint Switch
REV. 0
AD8104 AD-AD8104_15 Datasheet
1,017Kb / 36P
   600 MHz, 32 16 Buffered Analog Crosspoint Switch
REV. 0
More results

Descripción similar - AD8104ABPZ

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Analog Devices
AD8104 AD-AD8104_15 Datasheet
1,017Kb / 36P
   600 MHz, 32 16 Buffered Analog Crosspoint Switch
REV. 0
AD8117 AD-AD8117_07 Datasheet
1,021Kb / 36P
   600 MHz, 32 횞 32 Buffered Analog Crosspoint Switch
REV. A
ADV3202 AD-ADV3202 Datasheet
431Kb / 20P
   300 MHz, 32 횞 16 Buffered Analog Crosspoint Switch
REV. 0
ADV3200 AD-ADV3200 Datasheet
1Mb / 36P
   300 MHz, 32 횞 32 Buffered Analog Crosspoint Switch
REV. 0
AD8116 AD-AD8116 Datasheet
287Kb / 26P
   200 MHz, 16 x 16 Buffered Video Crosspoint Switch
REV. A
ADV3226 AD-ADV3226 Datasheet
606Kb / 24P
   750 MHz, 16 x 16 Analog Crosspoint Switch
AD8117 AD-AD8117_16 Datasheet
935Kb / 36P
   Buffered Analog Crosspoint Switch
ADV3224 AD-ADV3224 Datasheet
670Kb / 24P
   750 MHz, 16 x 8 Analog Crosspoint Switch
AD8116JSTZ AD-AD8116JSTZ Datasheet
955Kb / 29P
   200 MHz, 16  16 Buffered Video Crosspoint Switch
REV. B
AD8110 AD-AD8110 Datasheet
441Kb / 28P
   260 MHz, 16 x 8 Buffered Video Crosspoint Switches
REV. 0
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com