Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

ES1D Datasheet(PDF) 1 Page - Diotec Semiconductor

No. de pieza ES1D
Descripción Electrónicos  Superfast Efficient SMD Rectifier Diodes
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  DIOTEC [Diotec Semiconductor]
Página de inicio  http://www.diotec.com
Logo DIOTEC - Diotec Semiconductor

ES1D Datasheet(HTML) 1 Page - Diotec Semiconductor

  ES1D Datasheet HTML 1Page - Diotec Semiconductor ES1D Datasheet HTML 2Page - Diotec Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
ES1A ... ES1J
ES1A ... ES1J
Superfast Efficient SMD Rectifier Diodes
Superschnelle SMD-Gleichrichter für hohen Wirkungsgrad
IFAV = 1 A
VF1 < 0.92 V
Tjmax = 150°C
VRRM = 50...600 V
IFSM = 30/33 A
trr
< 15...35 ns
Version 2015-10-22
~ SMA / ~ DO-214AC
Dimensions - Maße [mm]
Typical Applications
Rectification of higher frequencies
High efficient switching stages
Commercial grade 1)
Typische Anwendungen
Gleichrichtung hoher Frequenzen
Wandlerstufen mit hohem Wirkungsgrad
Standardausführung 1)
Features
Extremely low reverse recovery time
Low forward voltage drop
Compliant to RoHS, REACH,
Conflict Minerals 1)
Besonderheiten
Extrem niedrige Sperrverzugszeit
Niedrige Fluss-Spannung
Konform zu RoHS, REACH,
Konfliktmineralien 1)
Mechanical Data 1)
Mechanische Daten 1)
Taped and reeled
7500 / 13“
Gegurtet auf Rolle
Weight approx.
0.07 g
Gewicht ca.
Case material
UL 94V-0
Gehäusematerial
Solder & assembly conditions
260°C/10s
Löt- und Einbaubedingungen
MSL = 1
Maximum ratings and Characteristics 2)
Grenz- und Kennwerte 2)
Type
Typ
Repetitive peak reverse voltage
Periodische Spitzensperrspannung
VRRM [V]
Surge peak reverse voltage
Stoßspitzensperrspannung
VRSM [V]
ES1A
50
50
ES1B
100
100
ES1C
150
150
ES1D
200
200
ES1F
300
300
ES1G
400
400
ES1J
600
600
Max. average forward rectified current – Dauergrenzstrom in Einwegschaltung
TT = 100°C
IFAV
1 A
Repetitive peak forward current – Periodischer Spitzenstrom
f > 15 Hz
IFRM
6 A 3)
Peak forward surge current (half sine) – Stoßstrom (Sinushalbw.) 50/60 Hz
TA = 25°C
IFSM
30/33 A
Rating for fusing, t < 10 ms – Grenzlastintegral, t < 10 ms
TA = 25°C
i2t
4.5 A2s
Junction temperature – Sperrschichttemperatur
Storage temperature – Lagerungstemperatur
Tj
TS
-50...+150°C
-50...+150°C
Thermal resistance junction to ambient air
Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft
RthA
< 70 K/W 4)
Thermal resistance junction to terminal
Wärmewiderstand Sperrschicht – Anschluss
RthT
< 30 K/W
Typ. junction capacitance – Typ. Sperrschichtkapazitat
VR = 4 V
Cj
10 pF
1
Please note the detailed information on our website or at the beginning of the data book
Bitte beachten Sie die detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite bzw. am Anfang des Datenbuches
2
Tj = 25°C unless otherwise specified – Tj = 25°C wenn nicht anders angegeben
3
Max. temperature of the terminals TT = 100°C – Max. Temperatur der Anschlüsse TT = 100°C
4
Mounted on P.C. board with 25 mm2 copper pads at each terminal
Montage auf Leiterplatte mit 25 mm2 Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluss
© Diotec Semiconductor AG
http://www.diotec.com/
1
Type
Typ
0.15
1
± 0.3
4.5± 0.3
5
± 0.2
Pb
RoHS


Número de pieza similar - ES1D

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Pan Jit International I...
ES1D PANJIT-ES1D Datasheet
63Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SUPERFAST RECTIFIER
logo
BaiDu Micro electrons C...
ES1D BAIDUMICRO-ES1D Datasheet
163Kb / 2P
   SURFACE MOUNT GLASS SUPERFAST RECOVERY RECTIFERS
logo
Diotech Company.
ES1D DIOTECH-ES1D Datasheet
838Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SUPER FAST RECTIFIER
logo
SAMYANG ELECTRONICS CO....
ES1D SAMYANG-ES1D Datasheet
1Mb / 2P
   SUPER FAST RECTIFIERS
logo
General Semiconductor
ES1D GE-ES1D Datasheet
80Kb / 2P
   SURFACE MOUNT ULTRAFAST EFFICIENT PLASTIC RECTIFIER
More results

Descripción similar - ES1D

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Diotec Semiconductor
UGB8AT DIOTEC-UGB8AT Datasheet
162Kb / 2P
   Superfast Efficient SMD Rectifier Diodes
ES2ASMA DIOTEC-ES2ASMA_17 Datasheet
155Kb / 2P
   Superfast Efficient SMD Rectifier Diodes
ES1A DIOTEC-ES1A_18 Datasheet
143Kb / 2P
   Superfast Efficient SMD Rectifier Diodes
ES3A DIOTEC-ES3A_15 Datasheet
143Kb / 2P
   Superfast Efficient SMD Rectifier Diodes
MUR860 DIOTEC-MUR860 Datasheet
176Kb / 2P
   Superfast Efficient Rectifier Diodes
UFT800A DIOTEC-UFT800A_17 Datasheet
168Kb / 2P
   Superfast Efficient Rectifier Diodes
MUR420L DIOTEC-MUR420L Datasheet
148Kb / 2P
   Superfast Efficient Rectifier Diodes
MUR420L DIOTEC-MUR420L_18 Datasheet
137Kb / 2P
   Superfast Efficient Rectifier Diodes
MUR420 DIOTEC-MUR420_17 Datasheet
149Kb / 2P
   Superfast Efficient Rectifier Diodes
MUR420 DIOTEC-MUR420_16 Datasheet
135Kb / 2P
   Superfast Efficient Rectifier Diodes
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com