Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
Selected language     Spanish  ▼
Nombre de pieza
         Descripción


CD74HC221PWG4 Datasheet(Hoja de datos) 9 Page - Texas Instruments

No. de Pieza. CD74HC221PWG4
Descripción  High-Speed CMOS Logic
Descarga  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricante  TI1 [Texas Instruments]
Página de inicio  http://www.ti.com
Logo 

 9 page
background image
9
Typical Performance Curves
FIGURE 5. HC/HCT221 OUTPUT PULSE WIDTH vs
TEMPERATURE
FIGURE 6. HC/HCT221 K FACTOR vs SUPPLY VOLTAGE
FIGURE 7. HC221 OUTPUT PULSE WIDTH vs CX
FIGURE 8. HC/HCT221 OUTPUT PULSE WIDTH vs CX
685
680
675
670
665
-75
-50
-25
0
25
50
75
100
125
150
175
TA, AMBIENT TEMPERATURE (
oC)
CX = 1µF
RX = 10K
VCC = 5V
0.9
0.8
0.7
0.6
02468
10
VCC, SUPPLY VOLTAGE (V)
RX = 10K
TA = 25
oC
HCT
106
105
104
103
102
10
1
0.1
10
102
103
104
105
106
107
108
CX, TIMING CAPACITANCE (pF)
RX = 100K
RX = 50K
RX = 10K
RX = 2K
VCC = 2V
106
105
104
103
102
10
1
0.1
10
102
103
104
105
106
107
108
CX, TIMING CAPACITANCE (pF)
VCC = 4.5V
RX = 100K
RX = 50K
RX = 10K
RX = 2K
CD54HC221, CD74HC221, CD74HCT221




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 


Datasheet Download




Enlace URL

¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ]  

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Favorito   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl