Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
CD74ACT540EE4 Datasheet(PDF) 2 Page - Texas Instruments |
|
CD74ACT540EE4 Datasheet(HTML) 2 Page - Texas Instruments |
2 / 18 page 2 POST OFFICE BOX 655303 • DALLAS, TEXAS 75265 MAXIMUM RATINGS, Absolute-Maximum Values: DC SUPPLY-VOLTAGE (VCC) –0.5 to 6 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DC INPUT DIODE CURRENT, IIK (for VI < –0.5 or VI > VCC + 0.5 V) ±20 mA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DC OUTPUT DIODE CURRENT, IOK (for VO < –0.5 or VO > VCC + 0.5 V) ±50 mA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DC OUTPUT SOURCE OR SINK CURRENT per Output Pin, IO (for VO > –0.5 or VO < VCC + 0.5 V) ±50 mA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DC VCC OR GROUND CURRENT (ICC or IGND) ±100 mA* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PACKAGE THERMAL IMPEDANCE, θJA (see Note 1): E package 69 °C/W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M package 58 °C/W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . STORAGE TEMPERATURE (Tstg) –65 to +150 °C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LEAD TEMPERATURE (DURING SOLDERING): At distance 1/16 ± 1/32 in. (1.59 ± 0.79 mm) from case for 10 s maximum +265 °C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unit inserted into PC board min. thickness 1/16 in. (1.59 mm) with solder contacting lead tips only +300 °C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * For up to 4 outputs per device: add ±25 mA for each additional output. NOTE 1: The package thermal impedance is calculated in accordance with JESD 51. |
Número de pieza similar - CD74ACT540EE4 |
|
Descripción similar - CD74ACT540EE4 |