Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
Selected language     Spanish  ▼
Nombre de pieza
         Descripción


DMP3068L Datasheet(Hoja de datos) 5 Page - Diodes Incorporated

No. de Pieza. DMP3068L
Descripción  30V P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Descarga  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricante  DIODES [Diodes Incorporated]
Página de inicio  http://www.diodes.com
Logo 

   
 5 page
background image
DMP3068L
Document number: DS37536 Rev. 2 - 2
5 of 6
www.diodes.com
January 2015
© Diodes Incorporated
DMP3068L
t1, PULSE DURATION TIME (sec)
Figure 13 Transient Thermal Resistance
0.001
0.01
0.1
1
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
100
1000
10000
Single Pulse
D = 0.005
D = 0.01
D = 0.02
D = 0.05
D = 0.1
D = 0.3
D = 0.5
D = 0.9
D = 0.7
R
(t) = r(t) * R
thja
thja
R
= 182°C/W
thja
Duty Cycle, D = t1/ t2
Package Outline Dimensions
Please see AP02002 at http://www.diodes.com/datasheets/ap02002.pdf for the latest the version.
Suggested Pad Layout
Please see AP02001 at http://www.diodes.com/datasheets/ap02001.pdf for the latest version.
SOT23
Dim
Min
Max
Typ
A
0.37
0.51
0.40
B
1.20
1.40
1.30
C
2.30
2.50
2.40
D
0.89
1.03
0.915
F
0.45
0.60
0.535
G
1.78
2.05
1.83
H
2.80
3.00
2.90
J
0.013
0.10
0.05
K
0.890
1.00
0.975
K1
0.903
1.10
1.025
L
0.45
0.61
0.55
L1
0.25
0.55
0.40
M
0.085
0.150
0.110
a
All Dimensions in mm
Dimensions Value (in mm)
Z
2.9
X
0.8
Y
0.9
C
2.0
E
1.35
X
E
Y
C
Z
J
K1
K
L1
GAUGE PLANE
0.25
H
L
M
All 7°
A
C
B
D
G
F
a




Html Pages

1  2  3  4  5  6 


Datasheet Download




Enlace URL

¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ]  

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Favorito   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl