Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
Selected language     Spanish  ▼
Nombre de pieza
         Descripción


DMP3105LVT-7 Datasheet(Hoja de datos) 5 Page - Diodes Incorporated

No. de Pieza. DMP3105LVT-7
Descripción  30V P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Descarga  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricante  DIODES [Diodes Incorporated]
Página de inicio  http://www.diodes.com
Logo 

   
 5 page
background image
DMP3105LVT
Document number: DS35504 Rev. 2 - 2
5 of 6
www.diodes.com
November 2011
© Diodes Incorporated
DMP3105LVT
0.001
0.01
0.1
0.00001
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
100
1000
t1, PULSE DURATION TIMES (sec)
Fig. 13 Transient Thermal Resistance
1
Package Outline Dimensions
Suggested Pad Layout
TSOT26
Dim
Min
Max
Typ
A
1.00
A1
0.01
0.10
A2
0.84
0.90
D
2.90
E
2.80
E1
1.60
b
0.30
0.45
c
0.12
0.20
e
0.95
e1
1.90
L
0.30
0.50
L2
0.25
θ
θ1
12°
All Dimensions in mm
Dimensions
Value (in mm)
C
0.950
X
0.700
Y
1.000
Y1
3.199
c
A1
L
E1
E
A2
D
e1
e
6x b
θ
4x 1
θ
L2
A
Y1
C
C
X (6x)
Y (6x)




Html Pages

1  2  3  4  5  6 


Datasheet Download




Enlace URL

¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ]  

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Favorito   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl