Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
Selected language     Spanish  ▼
Nombre de pieza
         Descripción


DMP4047SK3 Datasheet(Hoja de datos) 6 Page - Diodes Incorporated

No. de Pieza. DMP4047SK3
Descripción  40V P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Descarga  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricante  DIODES [Diodes Incorporated]
Página de inicio  http://www.diodes.com
Logo 

   
 6 page
background image
DMP4047SK3
Document Number DS37317 Rev. 1 - 2
6 of 7
www.diodes.com
January 2015
© Diodes Incorporated
DMP4047SK3
Package Outline Dimensions
Please see AP02002 at http://www.diodes.com/datasheets/ap02002.pdf for the latest version.
TO252 (DPAK)
Dim
Min
Max
Typ
A
2.19
2.39
2.29
A1
0.00
0.13
0.08
A2
0.97
1.17
1.07
b
0.64
0.88
0.783
b2
0.76
1.14
0.95
b3
5.21
5.46
5.33
c
0.45
0.58
0.531
D
6.00
6.20
6.10
D1
5.21
-
-
e
-
-
2.286
E
6.45
6.70
6.58
E1
4.32
-
-
H
9.40
10.41
9.91
L
1.40
1.78
1.59
L3
0.88
1.27
1.08
L4
0.64
1.02
0.83
a
10°
-
All Dimensions in mm
Suggested Pad Layout
Please see AP02001 at http://www.diodes.com/datasheets/ap02001.pdf for the latest version.
Dimensions
Value (in mm)
C
4.572
X
1.060
X1
5.632
Y
2.600
Y1
5.700
Y2
10.700
b3
E
L3
D
L4
b2(2x)
b(3x)
e
c
A
7°± 1°
H
Seating Plane
A1
Gauge Plane
0.508
L
2.74REF
D1
A2
E1
X1
X
Y2
Y1
Y
C




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7 


Datasheet Download




Enlace URL

¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ]  

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Favorito   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl