Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

SM320LF2407A-EP Datasheet(PDF) 2 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
No. de pieza SM320LF2407A-EP
Descripción Electrónicos  DSP CONTROLLERS
Download  112 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  TI1 [Texas Instruments]
Página de inicio  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

SM320LF2407A-EP Datasheet(HTML) 2 Page - Texas Instruments

  SM320LF2407A-EP Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments SM320LF2407A-EP Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments SM320LF2407A-EP Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments SM320LF2407A-EP Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments SM320LF2407A-EP Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments SM320LF2407A-EP Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments SM320LF2407A-EP Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments SM320LF2407A-EP Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments SM320LF2407A-EP Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 112 page
background image
SM320LF2407AEP
DSP CONTROLLERS
SGUS036B − JULY 2003 − REVISED OCTOBER 2003
2
POST OFFICE BOX 1443
HOUSTON, TEXAS 77251−1443
Description
3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
240xA Device Summary
4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Functional Block Diagram of the 2407A
DSP Controller
5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pinouts
6
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pin Functions
7
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Memory Maps
14
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Peripheral Memory Map of the 2407A/2406A
15
. . . . . . .
Device Reset and Interrupts
16
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DSP CPU Core
20
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
240xA Instruction Set
20
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Scan-Based Emulation
20
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Functional Block Diagram of the 2407A DSP CPU
21
. .
Internal Memory
28
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Peripherals
31
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Event Manager Modules (EVA, EVB)
31
. . . . . . . . . . . .
Enhanced Analog-to-Digital Converter
(ADC) Module
35
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Controller Area Network (CAN) Module
37
. . . . . . . . . .
Serial Communications Interface (SCI) Module
39
. . . .
Serial Peripheral Interface (SPI) Module
41
. . . . . . . . . .
PLL-Based Clock Module
43
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Digital I/O and Shared Pin Functions
46
. . . . . . . . . . . . .
External Memory Interface (LF2407A)
49
. . . . . . . . . . . .
Watchdog (WD) Timer Module
50
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Development Support
53
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Documentation Support
56
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Electrical Specifications Data
57
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Absolute Maximum Ratings
57
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Device Operating Life
57
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Recommended Operating Conditions
59
. . . . . . . . . . . . .
Parameter Measurement Information
63
. . . . . . . . . . . . . .
Migrating From 240x Devices to 240xA Devices
95
. . . .
Peripheral Register Description
96
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mechanical Data
109
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Table of Contents


Número de pieza similar - SM320LF2407A-EP

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Texas Instruments
SM320LF2407APGEMEP TI1-SM320LF2407APGEMEP Datasheet
1Mb / 112P
[Old version datasheet]   DSP CONTROLLERS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com