Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
Selected language     Spanish  ▼
Nombre de pieza
         Descripción


DMP6110SSS Datasheet(Hoja de datos) 5 Page - Diodes Incorporated

No. de Pieza. DMP6110SSS
Descripción  60V P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Descarga  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricante  DIODES [Diodes Incorporated]
Página de inicio  http://www.diodes.com
Logo 

   
 5 page
background image
DMP6110SSS
Document number: DS37217 Rev. 1 - 2
5 of 6
www.diodes.com
June 2014
© Diodes Incorporated
DMP6110SSS
t1, PULSE DURATION TIMES (sec)
Figure 12 Transient Thermal Resistance
R
(t) = r(t) * R
R
= 80°C/W
Duty Cycle, D = t1/ t2
θθ
θ
JA
JA
JA
D = 0.7
D = 0.9
D = 0.5
D = 0.3
D = 0.1
D = 0.05
D = 0.02
D = 0.01
D = 0.005
Single Pulse
0.001
0.01
0.1
1
0.00001
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
100
1000
Package Outline Dimensions
Please see AP02002 at http://www.diodes.com/datasheets/ap02002.pdf for the latest version.
Suggested Pad Layout
Please see AP02001 at http://www.diodes.com/datasheets/ap02001.pdf for the latest version.
SO-8
Dim
Min
Max
A
-
1.75
A1
0.10
0.20
A2
1.30
1.50
A3
0.15
0.25
b
0.3
0.5
D
4.85
4.95
E
5.90
6.10
E1
3.85
3.95
e
1.27 Typ
h
-
0.35
L
0.62
0.82
θ
0
°
8
°
All Dimensions in mm
Dimensions Value (in mm)
X
0.60
Y
1.55
C1
5.4
C2
1.27
Gauge Plane
Seating Plane
Detail ‘A’
Detail ‘A’
E
E1
h
L
D
e
b
A2
A1
A
45°
7°~9°
A3
X
C1
C2
Y




Html Pages

1  2  3  4  5  6 


Datasheet Download




Enlace URL

¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ]  

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Favorito   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl