Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
Selected language     Spanish  ▼
Nombre de pieza
         Descripción


UCD90240 Datasheet(Hoja de datos) 41 Page - Texas Instruments

No. de Pieza. UCD90240
Descripción  UCD90240 24-Rail PMBus Power Sequencer and System Manager
Descarga  49 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricante  TI1 [Texas Instruments]
Página de inicio  http://www.ti.com
Logo 

 41 page
background image
VIN
EN
DC-DC 1
VFB
VOUT
UCD90240
MON
EN
SYNC_CLK
UCD90240 (Cascaded)
GPIO
SYNC_CLK
GPIO
V33D
PMBus/I
2C
MON
MON
3.3V OUT
1.8V OUT
12V OUT
3.3V OUT
3.3V
MON
V33A
MON
MON
JTAG
GPIO
GPIO
WDI from main processor
WDO
GPIO
GPIO
GPIO
GPIO
POWER_GOOD
System Reset
GPI Fault
VREFA+
VIN
EN
LDO 1
VOUT
1.8V OUT
VIN
EN
DC-DC 2
VFB
VOUT
0.8V OUT
MARGIN
EN
EN
12V
0.8V OUT
12V OUT
GPIO
LGPO
LGPO
Fault Pin
INA196
VREFA-
I12V
I12V
MON
TEMP 0.8V
TEMP
IC
TEMP 0.8V
Hot Swap Control
EN
GATE
TEMP
IC
TEMP 12V
VREF (Optional)
3.3V Supply
TEMP 12V
MON
UCD90240
www.ti.com
SLVSCW0 – FEBRUARY 2015
Typical Application (continued)
8.2.1 Application Diagram
Figure 32. Simplified System Diagram
Copyright © 2015, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
41
Product Folder Links: UCD90240




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49 


Datasheet Download




Enlace URL

¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ]  

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Favorito   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl