Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

CA56-11CGKWA Datasheet(PDF) 6 Page - Kingbright Corporation

No. de pieza CA56-11CGKWA
Descripción Electrónicos  14.22mm(0.56INCH) FOUR DIGIT NUMERIC DISPLAY
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  KINGBRIGHT [Kingbright Corporation]
Página de inicio  http://www.us.kingbright.com
Logo KINGBRIGHT - Kingbright Corporation

CA56-11CGKWA Datasheet(HTML) 6 Page - Kingbright Corporation

  CA56-11CGKWA Datasheet HTML 1Page - Kingbright Corporation CA56-11CGKWA Datasheet HTML 2Page - Kingbright Corporation CA56-11CGKWA Datasheet HTML 3Page - Kingbright Corporation CA56-11CGKWA Datasheet HTML 4Page - Kingbright Corporation CA56-11CGKWA Datasheet HTML 5Page - Kingbright Corporation CA56-11CGKWA Datasheet HTML 6Page - Kingbright Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 6 page
background image
SPEC NO: DSAM8328
REV NO: V.2A
DATE: MAR/20/2015
PAGE: 6 OF 6
APPROVED: WYNEC
CHECKED: Joe Lee
DRAWN: P.Cheng
ERP: 1304000487


Número de pieza similar - CA56-11CGKWA

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Kingbright Corporation
CA56-11EWA KINGBRIGHT-CA56-11EWA Datasheet
162Kb / 4P
   14.22mm(0.56INCH) FOUR DIGIT NUMERIC DISPLAY
CA56-11EWA KINGBRIGHT-CA56-11EWA_07 Datasheet
162Kb / 4P
   14.22mm(0.56INCH) FOUR DIGIT NUMERIC DISPLAY
CA56-11GWA KINGBRIGHT-CA56-11GWA Datasheet
172Kb / 4P
   14.2mm(0.56INCH) FOUR DIGIT NUMERIC DISPLAY
CA56-11SRWA KINGBRIGHT-CA56-11SRWA Datasheet
216Kb / 4P
   14.2mm(0.56INCH) FOUR DIGIT NUMERIC DISPLAY
CA56-11SURKWA KINGBRIGHT-CA56-11SURKWA Datasheet
371Kb / 6P
   14.22mm(0.56INCH) FOUR DIGIT NUMERIC DISPLAY
More results

Descripción similar - CA56-11CGKWA

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Kingbright Corporation
CA56-12YWA KINGBRIGHT-CA56-12YWA Datasheet
121Kb / 4P
   14.22mm (0.56INCH) FOUR DIGIT NUMERIC DISPLAY
CA56-21EWA KINGBRIGHT-CA56-21EWA Datasheet
133Kb / 4P
   14.22mm (0.56INCH) FOUR DIGIT NUMERIC DISPLAY
CC56-11EWA KINGBRIGHT-CC56-11EWA Datasheet
162Kb / 4P
   14.22mm(0.56INCH) FOUR DIGIT NUMERIC DISPLAY
CC56-11SYKWA KINGBRIGHT-CC56-11SYKWA Datasheet
361Kb / 6P
   14.22mm(0.56INCH) FOUR DIGIT NUMERIC DISPLAY
CC56-21GWA KINGBRIGHT-CC56-21GWA Datasheet
140Kb / 4P
   14.22mm (0.56INCH) FOUR DIGIT NUMERIC DISPLAY
CC56-12EWA KINGBRIGHT-CC56-12EWA Datasheet
134Kb / 4P
   14.22mm (0.56INCH) FOUR DIGIT NUMERIC DISPLAY
CC56-11CGKWA KINGBRIGHT-CC56-11CGKWA Datasheet
362Kb / 6P
   14.22mm(0.56INCH) FOUR DIGIT NUMERIC DISPLAY
CA56-11SURKWA KINGBRIGHT-CA56-11SURKWA Datasheet
371Kb / 6P
   14.22mm(0.56INCH) FOUR DIGIT NUMERIC DISPLAY
CC56-11SURKWA KINGBRIGHT-CC56-11SURKWA Datasheet
363Kb / 6P
   14.22mm(0.56INCH) FOUR DIGIT NUMERIC DISPLAY
CC56-11GWA KINGBRIGHT-CC56-11GWA Datasheet
81Kb / 3P
   14.22mm (0.56INCH) FOUR DIGIT NUMERIC DISPLAY
CA56-21GWA KINGBRIGHT-CA56-21GWA Datasheet
140Kb / 4P
   14.22mm (0.56INCH) FOUR DIGIT NUMERIC DISPLAY
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com