Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
MTB Datasheet(PDF) 2 Page - Illinois Capacitor, Inc. |
|
MTB Datasheet(HTML) 2 Page - Illinois Capacitor, Inc. |
2 / 3 page MTB Metallized Polyester Radial Lead Box Capacitance (µF) WVDC IC PART NUMBER dv/dt (v/µ sec.) Dims LxHxT (mm) S (MM) d (MM) 0.022 1000 223MTB102KE 40 18x11x5 15 0.8 0.033 630 333MTB630KE 25 18x11x5 15 0.8 0.033 1000 333MTB102KE 40 18x12x6 15 0.8 0.047 400 473MTB400KE 20 18x11x5 15 0.8 0.047 630 473MTB630KE 25 18x11x5 15 0.8 0.047 1000 473MTB102KE 40 18x13.5x7.5 15 0.8 0.068 400 683MTB400KE 20 18x11x5 15 0.8 0.068 630 683MTB630KE 25 18x12x6 15 0.8 0.068 1000 683MTB102KE 40 18x14.5x8.5 15 0.8 0.068 1000 683MTB102KG 33 26.5x15x6 22.5 0.8 0.1 250 104MTB250KE 12 18x11x5 15 0.8 0.1 400 104MTB400KE 20 18x11x5 15 0.8 0.1 630 104MTB630KE 25 18x13.5x7.5 15 0.8 0.1 630 104MTB630KG 14 26.5x15x6 22.5 0.8 0.1 1000 104MTB102KE 40 18x16x10 15 0.8 0.1 1000 104MTB102KG 33 26.5x16x7 22.5 0.8 0.15 250 154MTB250KE 12 18x11x5 15 0.8 0.15 400 154MTB400KE 20 18x11x5 15 0.8 0.15 630 154MTB630KE 25 18x14.5x8.5 15 0.8 0.15 630 154MTB630KG 14 26.5x15x6 22.5 0.8 0.15 1000 154MTB102KG 33 26.5x17x8.5 22.5 0.8 0.22 250 224MTB250KE 12 18x11x5 15 0.8 0.22 400 224MTB400KE 20 18x12x6 15 0.8 0.22 400 224MTB400KG 13 26.5x15x6 22.5 0.8 0.22 630 224MTB630KG 14 26.5x16x7 22.5 0.8 0.22 1000 224MTB102KG 33 26.5x20x11 22.5 0.8 0.22 1000 224MTB102KH 20 32x17x9 27.5 0.8 0.33 100 334MTB100KE 5 18x11x5 15 0.8 0.33 160 334MTB160KE 9 18x11x5 15 0.8 0.33 250 334MTB250KE 12 18x11x5 15 0.8 0.33 400 334MTB400KE 20 18x13.5x7.5 15 0.8 0.33 400 334MTB400KG 13 26.5x15x6 22.5 0.8 0.33 630 334MTB630KG 14 26.5x18.5x10 22.5 0.8 0.33 630 334MTB630KH 10 32x17x9 27.5 0.8 0.33 1000 334MTB102KH 20 32x20x11 27.5 0.8 0.47 100 474MTB100KE 5 18x11x5 15 0.8 0.47 250 474MTB250KE 12 18x12x6 15 0.8 0.47 250 474MTB250KG 8 26.5x15x6 22.5 0.8 0.47 400 474MTB400KE 20 18x14.5x8.5 15 0.8 0.47 400 474MTB400KG 13 26.5x15x6 22.5 0.8 0.47 630 474MTB630KH 10 32x20x11 27.5 0.8 0.47 1000 474MTB102KH 20 32x24.5x15 27.5 0.8 0.68 63 684MTB063KE 3 18x11x5 15 0.8 0.68 100 684MTB100KE 5 18x11x5 15 0.8 0.68 250 684MTB250KE 12 18x13.5x7.5 15 0.8 0.68 250 684MTB250KG 8 26.5x15x6 22.5 0.8 0.68 400 684MTB400KG 13 26.5x16x7 22.5 0.8 0.68 400 684MTB400KH 8.5 32x17x9 27.5 0.8 0.68 630 684MTB630KH 10 32x22x13 27.5 0.8 0.68 1000 684MTB102KH 20 32x33x18 27.5 0.8 1 63 105MTB063KE 3 18x11x5 15 0.8 1 100 105MTB100KE 5 18x11x5 15 0.8 1 160 105MTB160KE 9 18x13.5x7.5 15 0.8 1 250 105MTB250KE 12 18x14.5x8.5 15 0.8 1 250 105MTB250KG 8 26.5x15x6 22.5 0.8 1 400 105MTB400KG 13 26.5x18.5x10 22.5 0.8 1 400 105MTB400KH 8.5 32x17x9 27.5 0.8 1 630 105MTB630KH 10 32x28x14 27.5 0.8 Capacitance (µF) WVDC IC PART NUMBER dv/dt (v/µ sec.) Dims LxHxT (mm) S (MM) d (MM) 1 1000 105MTB102KH 20 32x33x18 27.5 0.8 1 1000 105MTB102KJ 15 42.5x28x17 37.5 0.8 1.5 63 155MTB063KE 3 18x11x5 15 0.8 1.5 100 155MTB100KE 5 18x13.5x7.5 15 0.8 1.5 100 155MTB100KG 2.5 26.5x15x6 22.5 0.8 1.5 160 155MTB160KE 9 18x14.5x8.5 15 0.8 1.5 160 155MTB160KG 6 26.5x15x6 22.5 0.8 1.5 250 155MTB250KE 12 18x16x10 15 0.8 1.5 250 155MTB250KG 8 26.5x16x7 22.5 0.8 1.5 250 155MTB250KH 5 32x17x9 27.5 0.8 1.5 400 155MTB400KG 13 26.5x20x11 22.5 0.8 1.5 400 155MTB400KH 8.5 32x20x11 27.5 0.8 1.5 630 155MTB630KH 10 32x33x18 27.5 0.8 1.5 1000 155MTB102KJ 15 42.5x30x22 37.5 1 2.2 63 225MTB063KE 3 18x12x6 15 0.8 2.2 100 225MTB100KE 5 18x14.5x8.5 15 0.8 2.2 100 225MTB100KG 3 26.5x15x6 22.5 0.8 2.2 160 225MTB160KE 9 18x16x10 15 0.8 2.2 160 225MTB160KG 6 26.5x16x7 22.5 0.8 2.2 250 225MTB250KG 8 26.5x18.5x10 22.5 0.8 2.2 250 225MTB250KH 5 32x17x9 27.5 0.8 2.2 400 225MTB400KH 8.5 32x22x13 27.5 0.8 2.2 630 225MTB630KH 10 32x37x22 27.5 0.8 2.2 630 225MTB630KJ 8 42.5x28x17 37.5 0.8 2.2 1000 225MTB102KJ 15 42.5x37x28 37.5 1 3.3 63 335MTB063KE 3 18x13.5x7.5 15 0.8 3.3 63 335MTB063KG 2 26.5x15x6 22.5 0.8 3.3 100 335MTB100KE 5 18x16x10 15 0.8 3.3 100 335MTB100KG 3 26.5x16x7 22.5 0.8 3.3 160 335MTB160KG 6 26.5x17x8.5 15 0.8 3.3 160 335MTB160KH 3 32x17x9 27.5 0.8 3.3 250 335MTB250KG 8 26.5x20x11 22.5 0.8 3.3 250 335MTB250KH 5 32x20x11 27.5 0.8 3.3 400 335MTB400KH 8.5 32x28x14 27.5 0.8 3.3 630 335MTB630KJ 8 42.5x30x22 37.5 1 3.3 1000 335MTB102KJ 15 42.5x45x30 37.5 1.2 4.7 63 475MTB063KE 3 18x14.5x8.5 15 0.8 4.7 63 475MTB063KG 2 26.5x16x7 22.5 0.8 4.7 100 475MTB100KG 3 26.5x17x8.5 22.5 0.8 4.7 100 475MTB100KH 2 32x17x9 27.5 0.8 4.7 160 475MTB160KG 6 26.5x20x11 22.5 0.8 4.7 160 475MTB160KH 3 32x17x9 27.5 0.8 4.7 250 475MTB250KH 5 32x22x13 27.5 0.8 4.7 400 475MTB400KH 8.5 32x33x18 27.5 0.8 4.7 630 475MTB630KJ 8 42.5x37x28 37.5 1 6.8 63 685MTB063KE 3 18x16x10 15 0.8 6.8 63 685MTB063KG 2 26.5x16x7 22.5 0.8 6.8 100 685MTB100KG 3 26.5x18.5x10 22.5 0.8 6.8 100 685MTB100KH 2 32x17x9 27.5 0.8 6.8 160 685MTB160KG 6 26.5x22x13 22.5 0.8 6.8 160 685MTB160KH 3 32x20x11 27.5 0.8 6.8 250 685MTB250KH 5 32x28x14 27.5 0.8 6.8 400 685MTB400KH 8.5 32x37x22 27.5 0.8 6.8 400 685MTB400KJ 6.5 42.5x28x17 37.5 0.8 6.8 630 685MTB630KJ 8 42.5x45x30 37.5 1.2 10 63 106MTB063KG 2 26.5x17x8.5 22.5 0.8 10 63 106MTB063KH 1 32x17x9 27.5 0.8 10 100 106MTB100KG 3 26.5x22x13 22.5 0.8 |
Número de pieza similar - MTB |
|
Descripción similar - MTB |