Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

LCWMVSG.EC-AZBZ-4U9X Datasheet(PDF) 6 Page - OSRAM GmbH

No. de pieza LCWMVSG.EC-AZBZ-4U9X
Descripción Electrónicos  Automotive Interior Lighting
Download  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  OSRAM [OSRAM GmbH]
Página de inicio  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LCWMVSG.EC-AZBZ-4U9X Datasheet(HTML) 6 Page - OSRAM GmbH

Back Button LCWMVSG.EC-AZBZ-4U9X Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LCWMVSG.EC-AZBZ-4U9X Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LCWMVSG.EC-AZBZ-4U9X Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LCWMVSG.EC-AZBZ-4U9X Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LCWMVSG.EC-AZBZ-4U9X Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LCWMVSG.EC-AZBZ-4U9X Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LCWMVSG.EC-AZBZ-4U9X Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LCWMVSG.EC-AZBZ-4U9X Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LCWMVSG.EC-AZBZ-4U9X Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 26 page
background image
2014-02-21
6
Version 1.0
LCW MVSG.EC
Color Chromaticity Groups 2) page 25
Farbortgruppen 2) Seite 25
Chromaticity Coordinate Groups 2) page 25
Farbortgruppen 2) Seite 25
Group
Gruppe
Cx
Cy
Group
Gruppe
Cx
Cy
Group
Gruppe
Cx
Cy
4C
0.3068
0.3113
5K
0.3591
0.3522
4T
0.4253
0.3776
0.3081
0.3049
0.3608
0.3616
0.4298
0.3867
0.3119
0.3162
0.3670
0.3578
0.4326
0.3801
0.3130
0.3095
0.3692
0.3677
0.4373
0.3893
5C
0.3055
0.3177
6K
0.3608
0.3616
5T
0.4298
0.3867
0.3068
0.3113
0.3625
0.3711
0.4342
0.3957
0.3108
0.3229
0.3692
0.3677
0.4373
0.3893
0.3119
0.3162
0.3714
0.3775
0.4420
0.3985
6C
0.3041
0.3240
7K
0.3625
0.3711
6T
0.4342
0.3957
0.3055
0.3177
0.3642
0.3805
0.4386
0.4047
0.3098
0.3296
0.3714
0.3775
0.4420
0.3985
0.3108
0.3229
0.3736
0.3874
0.4467
0.4076
400
450
455
460
465
470
475
480
485
490
495
500
505
510
515
520
525
530
540
550
560
570
580
590
600
610
620
630
650
700
0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Cy
Cx
4C
4D
4E
5C
5D
5E
6C
6D
6E
7C
7D
7E
8C
8D
8E
4F
4G
5F
5G
6F
6G
7F
7G
8F
8G
4H
4I
5H
5I
6H
6I
7H
7I
8H
8I
8J
7J
6J
5J
4J
8K
7K
6K
5K
4K
8L
7L
6L
5L
4L
8M
7M
6M
5M
4M
8N
7N
6N
5N
4N
9O
8O
7O
6O
5O
4O
9P
8P
7P
6P
5P
4P
9Q
8Q
7Q
6Q
5Q
4Q
9R
8R
7R
6R
5R
4R
9S
8S
7S
6S
5S
4S
9T
8T
7T
6T
5T
4T
9U
8U
7U
6U
5U
4U
9V
8V
7V
6V
5V
4V
9W
8W
7W
6W
5W
4W
9X
8X
7X
6X
5X
4X
2700 K
3000 K
3500 K
4000 K
4500 K
5000 K
5500 K
6000 K
6500 K
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
Cy
Cx


Número de pieza similar - LCWMVSG.EC-AZBZ-4U9X

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
OSRAM GmbH
LCWMVSG.EC OSRAM-LCWMVSG.EC Datasheet
1Mb / 26P
   Small size high-flux LED for slim designs
More results

Descripción similar - LCWMVSG.EC-AZBZ-4U9X

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
OSRAM GmbH
LWG6SP-EAFA-JKQL-1 OSRAM-LWG6SP-EAFA-JKQL-1 Datasheet
678Kb / 23P
   Automotive Interior Lighting
LWM673 OSRAM-LWM673 Datasheet
648Kb / 23P
   Automotive Interior Lighting
KODELPS1.22 OSRAM-KODELPS1.22 Datasheet
696Kb / 22P
   Automotive Interior Lighting
LGT671 OSRAM-LGT671 Datasheet
439Kb / 19P
   Automotive Interior Lighting
LCBM67S-N2R1-4R6T OSRAM-LCBM67S-N2R1-4R6T Datasheet
603Kb / 22P
   Automotive Interior Lighting
LWG6CP-EAFA-JKQL-1 OSRAM-LWG6CP-EAFA-JKQL-1 Datasheet
673Kb / 23P
   Automotive Interior Lighting
LWT6SC OSRAM-LWT6SC Datasheet
793Kb / 23P
   Automotive Interior Lighting
LTTTSD OSRAM-LTTTSD Datasheet
737Kb / 22P
   Automotive Interior Lighting
LSG6SP-CADB-1-1 OSRAM-LSG6SP-CADB-1-1 Datasheet
610Kb / 21P
   Automotive Interior Lighting
LYT670 OSRAM-LYT670 Datasheet
443Kb / 19P
   Automotive Interior Lighting
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com