Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

LCYH9PP-7J6K-5F5G-1 Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

No. de pieza LCYH9PP-7J6K-5F5G-1
Descripción Electrónicos  Exterior Automotive Lighting
Download  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  OSRAM [OSRAM GmbH]
Página de inicio  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LCYH9PP-7J6K-5F5G-1 Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LCYH9PP-7J6K-5F5G-1 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LCYH9PP-7J6K-5F5G-1 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LCYH9PP-7J6K-5F5G-1 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LCYH9PP-7J6K-5F5G-1 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LCYH9PP-7J6K-5F5G-1 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LCYH9PP-7J6K-5F5G-1 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LCYH9PP-7J6K-5F5G-1 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LCYH9PP-7J6K-5F5G-1 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LCYH9PP-7J6K-5F5G-1 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 23 page
background image
2015-08-12
2
Version 1.7
LCY H9PP
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Luminous Flux 1) page 22
Ordering Code
Typ:
Lichtstrom 1) Seite 22
Bestellnummer
I
F = 350 mA
ΦV [lm]
LCY H9PP-7J6K-5F5G-1
56 ... 90
Q65111A4118
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will
be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LCY H9PP-7J6K-5F5G-1 means
that only one group 5K, 6K, 7J, 8J will be shippable for any packing unit.
In a similar manner for colors where color chromaticity coordinate groups are measured and binned, single groups will be shipped on
any one packing unit. LCY H9PP-7J6K-5F5G-1 means that the device will be shipped within the specified limits.
In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped
on any packing unit. E. g. LCY H9PP-7J6K-5F5G-1 means that only one forward voltage group 8E,8F,8G will be shippable.
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen
(siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LCY H9PP-7J6K-5F5G-1 bedeutet,
dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen 5K, 6K, 7J, 8J enhalten ist.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Farbortgruppe geliefert. Z.B. LCY H9PP-7J6K-5F5G-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Farbortgruppen
enthalten ist. LCY H9PP-7J6K-5F5G-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen geliefert wird.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit
wird
nur
eine
Durchlassspannungsgruppe
geliefert.
Z.
B.
LCY
H9PP-7J6K-5F5G-1
bedeutet,
dass
nach
Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. In einer Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen 8E,8F,8G
enthalten (siehe Seite 5).


Número de pieza similar - LCYH9PP-7J6K-5F5G-1

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
OSRAM GmbH
LCYH9PP-7J6K-5F5G-1 OSRAM-LCYH9PP-7J6K-5F5G-1 Datasheet
1Mb / 23P
   OSLON Black Flat
More results

Descripción similar - LCYH9PP-7J6K-5F5G-1

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
OSRAM GmbH
LAB6SP OSRAM-LAB6SP Datasheet
676Kb / 21P
   Exterior Automotive Lighting
KRDMLN31.23 OSRAM-KRDMLN31.23_18 Datasheet
721Kb / 23P
   Automotive Lighting Exterior
LCYG6SP-CBDB-5E OSRAM-LCYG6SP-CBDB-5E Datasheet
640Kb / 22P
   Exterior Automotive Lighting
LCYW5SM OSRAM-LCYW5SM Datasheet
675Kb / 22P
   Exterior Automotive Lighting
LCYCEUP OSRAM-LCYCEUP Datasheet
693Kb / 22P
   Exterior Automotive Lighting
KRDMLQ31.23 OSRAM-KRDMLQ31.23_17 Datasheet
724Kb / 22P
   Automotive Lighting Exterior
LCYCEUP-6L6M-5F5G-8E8G OSRAM-LCYCEUP-6L6M-5F5G-8E8G Datasheet
693Kb / 22P
   Exterior Automotive Lighting
LEUWU1A201 OSRAM-LEUWU1A201 Datasheet
2Mb / 19P
   Exterior Automotive Lighting
LEUWU1A401 OSRAM-LEUWU1A401 Datasheet
2Mb / 19P
   Exterior Automotive Lighting
LEUWU1A301 OSRAM-LEUWU1A301 Datasheet
2Mb / 19P
   Exterior Automotive Lighting
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com