Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

AMEC30-12SMAZ Datasheet(PDF) 3 Page - AIMTEC

No. de pieza AMEC30-12SMAZ
Descripción Electrónicos  30 Watt | AC-DC / DC-DC Converter
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  AIMTEC [AIMTEC]
Página de inicio  https://aimtec.com
Logo AIMTEC - AIMTEC

AMEC30-12SMAZ Datasheet(HTML) 3 Page - AIMTEC

  AMEC30-12SMAZ Datasheet HTML 1Page - AIMTEC AMEC30-12SMAZ Datasheet HTML 2Page - AIMTEC AMEC30-12SMAZ Datasheet HTML 3Page - AIMTEC AMEC30-12SMAZ Datasheet HTML 4Page - AIMTEC AMEC30-12SMAZ Datasheet HTML 5Page - AIMTEC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
Series AMEC30-MAZ
30 Watt | AC-DC / DC-DC Converter
www.aimtec.com
Tel: +1 514 620 2722
Toll free: + 1 888 9 AIMTEC
(924 6832)
F 052e R8.R
3 of 5
North America only
Pin Out Specifications
Pin
Single
Dual
1
AC Input (L)
AC Input (L)
2
AC Input (N)
AC Input (N)
3
+V Output
+V Output
4
-V Output
Common
5
N.C.
Common
6
N.C.
-V Output
Dimensions


Número de pieza similar - AMEC30-12SMAZ

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
AIMTEC
AMEC30-12SMAZ AIMTEC-AMEC30-12SMAZ Datasheet
514Kb / 5P
   30 Watt | AC/DC Converter
AMEC30-12SMAZ AIMTEC-AMEC30-12SMAZ Datasheet
604Kb / 4P
   30 Watt | AC/DC Converter
AMEC30-12SMAZ AIMTEC-AMEC30-12SMAZ Datasheet
198Kb / 4P
   30 Watt | AC-DC / DC-DC Converter
AMEC30-12SMAZ AIMTEC-AMEC30-12SMAZ Datasheet
532Kb / 5P
   30 Watt | AC-DC / DC-DC Converter
More results

Descripción similar - AMEC30-12SMAZ

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
AIMTEC
AMES30-MAZ-1 AIMTEC-AMES30-MAZ-1_16 Datasheet
516Kb / 5P
   30 Watt | AC-DC / DC-DC Converter
AMEC30-MAZ AIMTEC-AMEC30-MAZ_16 Datasheet
532Kb / 5P
   30 Watt | AC-DC / DC-DC Converter
AME30-MAZ AIMTEC-AME30-MAZ_12 Datasheet
391Kb / 3P
   30 Watt | AC-DC / DC-DC Converter
AMEOC30-MAZ AIMTEC-AMEOC30-MAZ_12 Datasheet
153Kb / 4P
   30 Watt | AC-DC / DC-DC Converter
AMES30-MAZ AIMTEC-AMES30-MAZ_13 Datasheet
458Kb / 4P
   30 Watt | AC-DC / DC-DC Converter
AME30-MAZ AIMTEC-AME30-MAZ_13 Datasheet
323Kb / 3P
   30 Watt | AC-DC / DC-DC Converter
AMEOC30-MAZ AIMTEC-AMEOC30-MAZ_13 Datasheet
371Kb / 4P
   30 Watt | AC-DC / DC-DC Converter
AMEOC30-MAZ AIMTEC-AMEOC30-MAZ_16 Datasheet
224Kb / 4P
   30 Watt | AC-DC / DC-DC Converter
AMEC30-MAZ AIMTEC-AMEC30-MAZ_12 Datasheet
198Kb / 4P
   30 Watt | AC-DC / DC-DC Converter
AME30-MAZ AIMTEC-AME30-MAZ_16 Datasheet
298Kb / 4P
   30 Watt | AC-DC / DC-DC Converter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com