Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

AMEL20-AZ Datasheet(PDF) 4 Page - AIMTEC

No. de pieza AMEL20-AZ
Descripción Electrónicos  20 Watt | AC-DC / DC-DC Converter
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  AIMTEC [AIMTEC]
Página de inicio  https://aimtec.com
Logo AIMTEC - AIMTEC

AMEL20-AZ Datasheet(HTML) 4 Page - AIMTEC

  AMEL20-AZ_16 Datasheet HTML 1Page - AIMTEC AMEL20-AZ_16 Datasheet HTML 2Page - AIMTEC AMEL20-AZ_16 Datasheet HTML 3Page - AIMTEC AMEL20-AZ_16 Datasheet HTML 4Page - AIMTEC AMEL20-AZ_16 Datasheet HTML 5Page - AIMTEC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
Series AMEL20-AZ
20 Watt | AC-DC / DC-DC Converter
www.aimtec.com
Tel: +1 514 620 2722
Toll free: + 1 888 9 AIMTEC
(924 6832)
F 052e R8.H
4 of 5
North America only
Dimensions
Top View
1
2
3
4
5
1.05
(0.04)
Case Tolerance ±0.50 (±0.02)
Pin Diameter 1.0 ± 0.05 (0.04 ± 0.002)
Pin Pitch Tolerance ±0.35 (±0.014)
Dimensions mm (inch)
5Ø 1.0 (Ø 0.04)
DIV: 10.00 (0.40)
56.46
(2.22)
5.37
(0.21)
5.37
(0.21)
45.72
(1.80)
1
2
3
4
5
Temperature Measurement
point


Número de pieza similar - AMEL20-AZ_16

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
AIMTEC
AMEL20-AZ AIMTEC-AMEL20-AZ_13 Datasheet
753Kb / 3P
   20 Watt | AC-DC / DC-DC Converter
More results

Descripción similar - AMEL20-AZ_16

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
AIMTEC
AMEL20-MAZ AIMTEC-AMEL20-MAZ_12 Datasheet
534Kb / 4P
   20 Watt | AC-DC / DC-DC Converter
AMEL20-AZ AIMTEC-AMEL20-AZ_13 Datasheet
753Kb / 3P
   20 Watt | AC-DC / DC-DC Converter
AMEL20-MAZ AIMTEC-AMEL20-MAZ_13 Datasheet
428Kb / 4P
   20 Watt | AC-DC / DC-DC Converter
AME20-CJZ AIMTEC-AME20-CJZ Datasheet
217Kb / 7P
   20 Watt | AC-DC / DC-DC Converter
AME20-JZ AIMTEC-AME20-JZ Datasheet
218Kb / 5P
   20 Watt | AC-DC / DC-DC Converter
AMEL20-MAZ AIMTEC-AMEL20-MAZ_16 Datasheet
650Kb / 6P
   20 Watt | AC-DC / DC-DC Converter
AMEL20-MAZ AIMTEC-AMEL20-MAZ Datasheet
292Kb / 4P
   20 Watt | AC-DC Converter
logo
STMicroelectronics
GS20AC-12 STMICROELECTRONICS-GS20AC-12 Datasheet
55Kb / 3P
   20 WATT AC-DC CONVERTER
February 1994
logo
AIMTEC
AMEL20-AZ AIMTEC-AMEL20-AZ Datasheet
337Kb / 3P
   20 Watt | AC-DC Converter
AM20E-Z AIMTEC-AM20E-Z_16 Datasheet
423Kb / 5P
   20 Watt | DC-DC Converter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com