Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

IRLI3705 Datasheet(PDF) 3 Page - International Rectifier

No. de pieza IRLI3705
Descripción Electrónicos  HEXFET Power MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  IRF [International Rectifier]
Página de inicio  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRLI3705 Datasheet(HTML) 3 Page - International Rectifier

  IRLI3705 Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRLI3705 Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRLI3705 Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRLI3705 Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRLI3705 Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRLI3705 Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRLI3705 Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRLI3705 Datasheet HTML 8Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
IRLI3705N
Fig 4. Normalized On-Resistance
Vs. Temperature
Fig 2. Typical Output Characteristics
Fig 1. Typical Output Characteristics
Fig 3. Typical Transfer Characteristics
1
10
100
1000
0.1
1
10
100
V
, Dra in-to-So urce V olta ge (V )
DS
A
20µs PU LSE W ID TH
T
= 2 5°C
J
VGS
TOP
15V
12V
10V
8.0V
6.0V
4.0V
3.0V
BOTT OM
2.5V
2.5V
1
10
100
1000
0.1
1
10
100
V
, Dra in-to-So urce V olta ge (V )
DS
A
20µs PU LSE W ID TH
T
= 1 75°C
VGS
TOP
15V
12V
10V
8.0V
6.0V
4.0V
3.0V
BOTT OM
2.5V
2.5 V
J
1
10
100
1000
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
T = 25°C
J
GS
V
, G a te -to -S o u rce V oltag e (V )
T = 175 °C
J
A
V
= 2 5V
20µs PU LS E W ID T H
DS
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
- 6 0
- 4 0
- 2 0
0
2 0
4 0
6 0
8 0
100 120 140 160 180
J
T
, Ju nctio n T emp eratu re (°C)
V
= 10 V
GS
A
I
= 77 A
D


Número de pieza similar - IRLI3705

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Inchange Semiconductor ...
IRLI3705 ISC-IRLI3705 Datasheet
260Kb / 2P
   Isc N-Channel MOSFET Transistor
IRLI3705N ISC-IRLI3705N Datasheet
299Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
International Rectifier
IRLI3705NPBF IRF-IRLI3705NPBF Datasheet
1Mb / 9P
   HEXFET짰Power MOSFET
IRLI3705NPBF IRF-IRLI3705NPBF Datasheet
1Mb / 9P
   ADVANCED PROCESS TECHNOLOGY
IRLI3705NPBF IRF-IRLI3705NPBF_15 Datasheet
1Mb / 9P
   ADVANCED PROCESS TECHNOLOGY
More results

Descripción similar - IRLI3705

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
International Rectifier
IRF7316 IRF-IRF7316 Datasheet
237Kb / 7P
   HEXFET POWER MOSFET
IRF6215 IRF-IRF6215 Datasheet
125Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRF530NS IRF-IRF530NS Datasheet
618Kb / 10P
   HEXFET Power MOSFET
IRLMS2002 IRF-IRLMS2002 Datasheet
95Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRFH5301PBF IRF-IRFH5301PBF Datasheet
309Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRLR8726PBF IRF-IRLR8726PBF_09 Datasheet
360Kb / 11P
   HEXFET Power MOSFET
IRLML2502GPBF IRF-IRLML2502GPBF Datasheet
180Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRF7304QPBF IRF-IRF7304QPBF_10 Datasheet
248Kb / 9P
   HEXFET POWER MOSFET
IRFS3107-7PPBF IRF-IRFS3107-7PPBF Datasheet
320Kb / 9P
   HEXFET Power MOSFET
IRFH5106PBF IRF-IRFH5106PBF Datasheet
339Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRFH5406PBF IRF-IRFH5406PBF Datasheet
305Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com